Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MCM6929A Datasheet (PDF) - Motorola, Inc

MCM6929A Datasheet PDF - Motorola, Inc
No. de pieza MCM6929A
Descarga  MCM6929A Descarga

Tamaño del archivo   119.84 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Descripción Electrónicos 256K x 4 Bit Fast Static Random Access Memory

MCM6929A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MCM6929A Datasheet PDF - Motorola, Inc

No. de pieza MCM6929A
Descarga  MCM6929A Click to download

Tamaño del archivo   119.84 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Descripción Electrónicos 256K x 4 Bit Fast Static Random Access Memory

MCM6929A Datasheet (HTML) - Motorola, Inc

MCM6929A Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MCM6929A Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MCM6929A Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MCM6929A Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MCM6929A Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MCM6929A Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MCM6929A Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MCM6929A Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc

MCM6929A Detalles de producto

The MCM6929A is a 1,048,576 bit static random access memory organized as 262,144 words of 4 bits. Static design eliminates the need for external clocks or timing strobes.
Output enable (G) is a special control feature that provides increased system flexibility and eliminates bus contention problems.
This device meets JEDEC standards for functionality and revolutionary pinout, and is available in a 400 mil plastic small–outline J–leaded package.

• Single 3.3 V Power Supply
• Fully Static — No Clock or Timing Strobes Necessary
• All Inputs and Outputs Are TTL Compatible
• Three State Outputs
• Fast Access Times: 8, 10, 12, 15 ns
• Center Power and I/O Pins for Reduced Noise
• Fully 3.3 V BiCMOS




Número de pieza similar - MCM6929A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
MCM6926A MOTOROLA-MCM6926A Datasheet
122Kb / 8P
   128K x 9 Bit Fast Static Random Access Memory
More results


Descripción similar - MCM6929A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
MCM6729 MOTOROLA-MCM6729 Datasheet
145Kb / 8P
   256K x 4 Bit Fast Static Random Access Memory
MCM6729B MOTOROLA-MCM6729B Datasheet
121Kb / 7P
   256K x 4 Bit Fast Static Random Access Memory
MCM6729C MOTOROLA-MCM6729C Datasheet
111Kb / 7P
   256K x 4 Bit Fast Static Random Access Memory
MCM6729D MOTOROLA-MCM6729D Datasheet
117Kb / 7P
   256K x 4 Bit Fast Static Random Access Memory
MCM6728B MOTOROLA-MCM6728B Datasheet
147Kb / 8P
   256K x 4 Bit Fast Static Random Access Memory
MCM6229BB MOTOROLA-MCM6229BB Datasheet
125Kb / 8P
   256K x 4 Bit Static Random Access Memory
MCM6229A MOTOROLA-MCM6229A Datasheet
363Kb / 6P
   256K X 4 BIT STATIC RANDOM ACCESS MEMORY
MCM6949 MOTOROLA-MCM6949 Datasheet
122Kb / 10P
   1M x 4 Bit Static Random Access Memory
MCM6726D MOTOROLA-MCM6726D Datasheet
117Kb / 7P
   128K x 8 Bit Fast Static Random Access Memory
MCM6946 MOTOROLA-MCM6946 Datasheet
172Kb / 11P
   512K x 9 Bit Fast Static Random Access Memory
More results




Acerca de Motorola, Inc


Motorola, Inc. era una compañía de telecomunicaciones multinacional estadounidense que fue fundada en 1928. Tenía su sede en Schaumburg, Illinois y fue uno de los mayores proveedores de teléfonos móviles, equipos de telecomunicaciones y semiconductores. A lo largo de su historia, Motorola fue conocida por su innovación en el campo de las telecomunicaciones, incluido el desarrollo del primer teléfono celular disponible comercialmente, el Dynatac y el primer buscapersonas de dos vías del mundo, el Pageboy.

En 2011, Motorola se dividió en dos compañías separadas: Motorola Mobility y Motorola Solutions. Google luego adquirió la movilidad de Motorola en Google en 2012, y ahora es una subsidiaria de Lenovo. Motorola Solutions se centra en la seguridad pública y las soluciones de comunicación comercial e industrial. La compañía proporciona una amplia gama de productos que incluyen radios bidireccionales, dispositivos de computación móvil y equipos de infraestructura de red.

Motorola fue uno de los pioneros de la industria de los teléfonos móviles y tiene una rica historia de innovación y avances tecnológicos. El legado de la compañía continúa a través de sus subsidiarias y sus tecnología y productos continúan utilizándose en todo el mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com