Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CGY121A Datasheet (PDF) - Siemens Semiconductor Group

CGY121A Datasheet PDF - Siemens Semiconductor Group
No. de pieza CGY121A
Descarga  CGY121A Descarga

Tamaño del archivo   94.05 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Página de inicio  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group
Descripción Electrónicos GaAs MMIC (Variable gain amplifier MMIC-Amplifier for mobile communication Typical Gain Control range over 50dB)

CGY121A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
CGY121A Datasheet PDF - Siemens Semiconductor Group

No. de pieza CGY121A
Descarga  CGY121A Click to download

Tamaño del archivo   94.05 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Página de inicio  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group
Descripción Electrónicos GaAs MMIC (Variable gain amplifier MMIC-Amplifier for mobile communication Typical Gain Control range over 50dB)

CGY121A Datasheet (HTML) - Siemens Semiconductor Group

CGY121A Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group CGY121A Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group CGY121A Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group CGY121A Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group CGY121A Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group CGY121A Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group CGY121A Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group CGY121A Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group

CGY121A Detalles de producto

GaAs MMIC

Preliminary Datasheet
 • Variable gain amplifier (MMIC-Amplifier) for mobile communication
 • Typical Gain Control range over 50dB
 • Positive Control Voltage
 • 50Ω input and output matched
 • Low power consumption
 • Operating voltage range: 2.7 to 6 V
 • Frequency range 800 MHz ... 2.5 GHz




Número de pieza similar - CGY121A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Siemens Semiconductor G...
CGY121 SIEMENS-CGY121 Datasheet
93Kb / 8P
   GaAs MMIC (Variable gain amplifier MMIC-Amplifier for mobile communication Gain Control range over 50dB)
CGY121B SIEMENS-CGY121B Datasheet
93Kb / 8P
   GaAs MMIC (Variable gain amplifier MMIC-Amplifier for mobile communication Gain Control range over 50dB)
More results


Descripción similar - CGY121A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Siemens Semiconductor G...
CGY121B SIEMENS-CGY121B Datasheet
93Kb / 8P
   GaAs MMIC (Variable gain amplifier MMIC-Amplifier for mobile communication Gain Control range over 50dB)
logo
Analog Devices
HMC694LP4 AD-HMC694LP4 Datasheet
483Kb / 8P
   GaAs MMIC ANALOG VARIABLE GAIN AMPLIFIER
HMC694 AD-HMC694 Datasheet
466Kb / 8P
   GaAs MMIC ANALOG VARIABLE GAIN AMPLIFIER
logo
NXP Semiconductors
BGA2031 PHILIPS-BGA2031 Datasheet
67Kb / 12P
   MMIC variable gain amplifier
1999 Jul 23
BGA2031 PHILIPS-BGA2031_1 Datasheet
315Kb / 11P
   MMIC variable gain amplifier
2001 Feb 05
BGA2031 NXP-BGA2031 Datasheet
315Kb / 11P
   MMIC variable gain amplifier
2001 Feb 05
logo
Siemens Semiconductor G...
CGY120 SIEMENS-CGY120 Datasheet
70Kb / 7P
   GaAs MMIC (Monolithic microwave IC MMIC-Amplifier for mobile communication)
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC972LP5E HITTITE-HMC972LP5E Datasheet
1Mb / 10P
   GaAs MMIC ANALOG VARIABLE GAIN AMPLIFIER, 0.5 - 6.0 GHz
HMC694LP4 HITTITE-HMC694LP4 Datasheet
560Kb / 8P
   GaAs MMIC ANALOG VARIABLE GAIN AMPLIFIER, 6 - 17 GHz
HMC694 HITTITE-HMC694 Datasheet
551Kb / 8P
   GaAs MMIC ANALOG VARIABLE GAIN AMPLIFIER, 6 - 17 GHz
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com