Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HFA25TB60PBF Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

HFA25TB60PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza HFA25TB60PBF
Descarga  HFA25TB60PBF Descarga

Tamaño del archivo   202.4 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 25 A

HFA25TB60PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
HFA25TB60PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza HFA25TB60PBF
Descarga  HFA25TB60PBF Click to download

Tamaño del archivo   202.4 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 25 A

HFA25TB60PBF Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

HFA25TB60PBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix HFA25TB60PBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix HFA25TB60PBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix HFA25TB60PBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix HFA25TB60PBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix HFA25TB60PBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix HFA25TB60PBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix HFA25TB60PBF Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix



Número de pieza similar - HFA25TB60PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
HFA25TB60PBF IRF-HFA25TB60PBF Datasheet
200Kb / 6P
   Ultrasfast, Soft Recovery Diode
logo
Vishay Siliconix
HFA25TB60PBF VISHAY-HFA25TB60PBF Datasheet
186Kb / 6P
   Ultrafast Soft Recovery Diode, 25 A
Revision: 25-Jul-08
More results


Descripción similar - HFA25TB60PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
HFA25PB60PBF VISHAY-HFA25PB60PBF_11 Datasheet
189Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 25 A
Revision: 23-May-11
HFA50PA60CPBF VISHAY-HFA50PA60CPBF_11 Datasheet
215Kb / 9P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 25 A
Revision: 23-May-11
HFA50PA60C VISHAY-HFA50PA60C Datasheet
207Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast, Soft Recovery Diode, 2 x 25 A
Revision: 29-Jul-08
VS-HFA30PB120PBF VISHAY-VS-HFA30PB120PBF Datasheet
168Kb / 7P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 30 A
Revision: 14-May-13
logo
International Rectifier
HFA120FA60 IRF-HFA120FA60 Datasheet
853Kb / 6P
   HEXFRED ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE
logo
Vishay Siliconix
VS-HFA50PA60CHN3 VISHAY-VS-HFA50PA60CHN3 Datasheet
162Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 25 A
Revision: 15-Jul-15
HFA50PA60CPBF VISHAY-HFA50PA60CPBF Datasheet
210Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 25 A
Revision: 25-Jul-08
VS-HFA50PA60CPBF VISHAY-VS-HFA50PA60CPBF Datasheet
221Kb / 10P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 25
Revision: 19-Aug-11
HFA120FA120P VISHAY-HFA120FA120P_10 Datasheet
129Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 120 A
Revision: 22-Jul-10
HFA04TB60SPBF VISHAY-HFA04TB60SPBF_10 Datasheet
162Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 4 A
Revision: 19-Feb-10
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com