Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SB07-03C Datasheet (PDF) - Sanyo Semicon Device

SB07-03C Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
No. de pieza SB07-03C_07
Descarga  SB07-03C Descarga

Tamaño del archivo   64.06 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Descripción Electrónicos 30V, 700mA Rectifier

SB07-03C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SB07-03C Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

No. de pieza SB07-03C_07
Descarga  SB07-03C Click to download

Tamaño del archivo   64.06 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Descripción Electrónicos 30V, 700mA Rectifier

SB07-03C Datasheet (HTML) - Sanyo Semicon Device

SB07-03C_07 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB07-03C_07 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SB07-03C_07 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device



Número de pieza similar - SB07-03C_07

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
SB07-03C-TB-E ONSEMI-SB07-03C-TB-E Datasheet
321Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode 30V, 0.7A, Low IR, Single CP
September, 2013
More results


Descripción similar - SB07-03C_07

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
SB07-03C SANYO-SB07-03C Datasheet
57Kb / 2P
   30V, 700mA Rectifier
SB07-03P SANYO-SB07-03P_04 Datasheet
31Kb / 3P
   30V, 700mA Rectifier
SB07W03V SANYO-SB07W03V Datasheet
93Kb / 2P
   30V, 700mA Rectifier
SB07-03P SANYO-SB07-03P_12 Datasheet
425Kb / 6P
   30V, 700mA Rectifier
SB07-03N SANYO-SB07-03N Datasheet
107Kb / 2P
   30V, 700mA Rectifier
SB07-03P SANYO-SB07-03P Datasheet
59Kb / 2P
   30V, 700mA Rectifier
SB07W03P SANYO-SB07W03P Datasheet
54Kb / 2P
   30V, 700mA Rectifier
SB07-015C SANYO-SB07-015C Datasheet
51Kb / 2P
   15V, 700mA Rectifier
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE7430LA ACE-ACE7430LA Datasheet
189Kb / 3P
   30V, 1.5MHz, 700mA Step-Down Converter
VER 1.1
logo
Sanyo Semicon Device
FC810 SANYO-FC810 Datasheet
50Kb / 2P
   15V, 700mA Rectifier
More results




Acerca de Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation, o dispositivo Sanyo Semicon, fue una subsidiaria de Sanyo Electric Co., Ltd., una compañía de electrónica japonesa. El dispositivo Sanyo Semicon era un fabricante de dispositivos semiconductores, incluidos diodos, transistores y otros componentes para la electrónica de consumo, las aplicaciones automotrices e industriales. La compañía se estableció en 1970 y tuvo su sede en Osaka, Japón.

El dispositivo Sanyo Semicon era conocido por sus productos de alta calidad y su compromiso de satisfacer las necesidades de sus clientes. La compañía tuvo un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo y participó en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos para la industria de los semiconductores. Los productos del dispositivo Sanyo Semicon se usaron ampliamente en una variedad de aplicaciones y ayudaron a apoyar el crecimiento de la industria electrónica.

En 2010, Sanyo Electric fue adquirido por Panasonic Corporation, una compañía líder global de electrónica. Como resultado, el dispositivo Sanyo Semicon se convirtió en una subsidiaria de Panasonic y se integró en su negocio de semiconductores. La adquisición permitió a Panasonic expandir su cartera de productos y ofertas en el mercado de semiconductores y fortalecer aún más su posición en la industria electrónica.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com