Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

PHMB300A6 Datasheet (PDF) - Nihon Inter Electronics Corporation

PHMB300A6 Datasheet PDF - Nihon Inter Electronics Corporation
No. de pieza PHMB300A6_1
Descarga  PHMB300A6 Descarga

Tamaño del archivo   139.41 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Página de inicio  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation
Descripción Electrónicos 300 A 600 V

PHMB300A6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
PHMB300A6 Datasheet PDF - Nihon Inter Electronics Corporation

No. de pieza PHMB300A6_1
Descarga  PHMB300A6 Click to download

Tamaño del archivo   139.41 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Página de inicio  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation
Descripción Electrónicos 300 A 600 V

PHMB300A6 Datasheet (HTML) - Nihon Inter Electronics Corporation

PHMB300A6_1 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHMB300A6_1 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHMB300A6_1 Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHMB300A6_1 Datasheet HTML 4Page - Nihon Inter Electronics Corporation



Número de pieza similar - PHMB300A6_1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Nihon Inter Electronics...
PHMB300A6 NIEC-PHMB300A6 Datasheet
107Kb / 3P
   IGBT MODULE Single 300A 600V
More results


Descripción similar - PHMB300A6_1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Nihon Inter Electronics...
PDMB300A6 NIEC-PDMB300A6_1 Datasheet
149Kb / 4P
   300 A 600 V
PHMB600A6 NIEC-PHMB600A6_1 Datasheet
150Kb / 4P
   600 A 600 V
logo
Vishay Siliconix
VS-VS5HD300CW60 VISHAY-VS-VS5HD300CW60 Datasheet
137Kb / 6P
   FRED Pt짰 Gen 5, Ultrafast Rectifier Diode, 600 V, 300 A
01-Jan-2022
VS-U5FH300FA60 VISHAY-VS-U5FH300FA60 Datasheet
161Kb / 6P
   FRED Pt짰 Gen 5 Ultrafast Rectifier Diode, 600 V, 300 A
01-Jan-2022
VS-U5FX300FA60 VISHAY-VS-U5FX300FA60 Datasheet
159Kb / 6P
   FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 600 V, 300 A
01-Jan-2022
VS-U5FX300FA60 VISHAY-VS-U5FX300FA60_V01 Datasheet
160Kb / 6P
   FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 600 V, 300 A
01-Jan-2023
VS-U5FH300FA60 VISHAY-VS-U5FH300FA60_V01 Datasheet
161Kb / 6P
   FRED Pt® Gen 5 Ultrafast Rectifier Diode, 600 V, 300 A
01-Jan-2023
VS-VS5HD300CW60 VISHAY-VS-VS5HD300CW60_V01 Datasheet
136Kb / 6P
   FRED Pt® Gen 5, Ultrafast Rectifier Diode, 600 V, 300 A
01-Jan-2023
logo
Nihon Inter Electronics...
PDMB50A6 NIEC-PDMB50A6_1 Datasheet
147Kb / 4P
   50 A 600 V
PDMB75A6 NIEC-PDMB75A6_1 Datasheet
142Kb / 4P
   75 A 600 V
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com