Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SD-45985-100 Datasheet (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
SD-45985-100 Datasheet (PDF) |
Descarga Datasheet |
No. de pieza | SD-45985-100 |
Descarga | SD-45985-100 Click to download |
Tamaño del archivo | 492.21 Kbytes |
Page | 7 Pages |
Fabricante Electrónico | MOLEX6 [Molex Electronics Ltd.] |
Página de inicio | http://www.molex.com |
Logo | |
Descripción Electrónicos | 1.27mm (.050"), 12.00mm (.472") Pitch, EXTreme LPHPower Header, Right Angle, 10 Power Contacts, 36 Signal |
SD-45985-100 Datasheet (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
Número de pieza similar - SD-45985-100 |
|
Acerca de Molex Electronics Ltd. |
|
Enlace URL |
Política de Privacidad |
ALLDATASHEET.ES |
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |