Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
0471511001 Datasheet (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
0471511001 Datasheet (PDF) |
Descarga Datasheet |
No. de pieza | 0471511001 |
Descarga | 0471511001 Click to download |
Tamaño del archivo | 718.42 Kbytes |
Page | 10 Pages |
Fabricante Electrónico | MOLEX6 [Molex Electronics Ltd.] |
Página de inicio | http://www.molex.com |
Logo | |
Descripción Electrónicos | 0.50mm (.020") Pitch HDMI Receptacle, Right Angle, Front Solder Tab Length 1.80mm (.071"), Shell Nickel |
0471511001 Datasheet (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
Número de pieza similar - 0471511001 |
|
Acerca de Molex Electronics Ltd. |
|
Enlace URL |
Política de Privacidad |
ALLDATASHEET.ES |
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |