Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CAT28C65BGI-90T Datasheet (PDF) - ON Semiconductor

CAT28C65BGI-90T Datasheet PDF - ON Semiconductor
No. de pieza CAT28C65BGI-90T
Descarga  CAT28C65BGI-90T Descarga

Tamaño del archivo   96.76 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos 64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM

CAT28C65BGI-90T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
CAT28C65BGI-90T Datasheet PDF - ON Semiconductor

No. de pieza CAT28C65BGI-90T
Descarga  CAT28C65BGI-90T Click to download

Tamaño del archivo   96.76 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos 64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM

CAT28C65BGI-90T Datasheet (HTML) - ON Semiconductor

Back Button CAT28C65BGI-90T Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor CAT28C65BGI-90T Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor CAT28C65BGI-90T Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor CAT28C65BGI-90T Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor CAT28C65BGI-90T Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor CAT28C65BGI-90T Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor CAT28C65BGI-90T Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor CAT28C65BGI-90T Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor CAT28C65BGI-90T Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor CAT28C65BGI-90T Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 

CAT28C65BGI-90T Detalles de producto

DESCRIPTION
The CAT28C65B is a fast, low power, 5V-only CMOS parallel EEPROM organized as 8K x 8-bits. It requires a simple interface for in-system programming. On-chip address and data latches, self-timed write cycle with auto-clear and VCC power up/down write protection eliminate additional timing and protection hardware.
   
FEATURES
■ Fast read access times:
    – 90/120/150ns
■ Low power CMOS dissipation:
    – Active: 25 mA max.
    – Standby: 100 µA max.
■ Simple write operation:
    – On-chip address and data latches
    – Self-timed write cycle with auto-clear
■ Fast write cycle time:
    – 5ms max
■ CMOS and TTL compatible I/O
■ Hardware and software write protection
■ Commercial, industrial and automotive
    temperature ranges
■ Automatic page write operation:
    – 1 to 32 bytes in 5ms
    – Page load timer
■ End of write detection:
    – Toggle bit
    – DATA polling
    – RDY/BUSY
■ 100,000 program/erase cycles
■ 100 year data retention
   




Número de pieza similar - CAT28C65BGI-90T

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Catalyst Semiconductor
CAT28C65BGI-90T CATALYST-CAT28C65BGI-90T Datasheet
418Kb / 13P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
logo
ON Semiconductor
CAT28C65BGI-90T ONSEMI-CAT28C65BGI-90T Datasheet
81Kb / 13P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
Doc. No. MD-1009, Rev. H
More results


Descripción similar - CAT28C65BGI-90T

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
CAT28C64BL12 ONSEMI-CAT28C64BL12 Datasheet
78Kb / 13P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
Doc. No. MD-1011, Rev. I
CAT28C64B ONSEMI-CAT28C64B Datasheet
93Kb / 13P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
Doc. No. MD-1011, Rev. I
CAT28C64BN-20 ONSEMI-CAT28C64BN-20 Datasheet
78Kb / 13P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
Doc. No. MD-1011, Rev. I
CAT28C64BP-20 ONSEMI-CAT28C64BP-20 Datasheet
93Kb / 13P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
Doc. No. MD-1011, Rev. I
CAT28C65BP12 ONSEMI-CAT28C65BP12 Datasheet
81Kb / 13P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
Doc. No. MD-1009, Rev. H
logo
Catalyst Semiconductor
CAT28LV65 CATALYST-CAT28LV65_05 Datasheet
74Kb / 12P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
CAT28C64B CATALYST-CAT28C64B_05 Datasheet
415Kb / 13P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
logo
Seiko Instruments Inc
S-2860B SII-S-2860B Datasheet
971Kb / 18P
   CMOS 64K-bit PARALLEL EEPROM
logo
Catalyst Semiconductor
28LV64 CATALYST-28LV64 Datasheet
527Kb / 12P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
CAT28C65B CATALYST-CAT28C65B_05 Datasheet
418Kb / 13P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
logo
ON Semiconductor
CAT28C64BJ-20 ONSEMI-CAT28C64BJ-20 Datasheet
78Kb / 13P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
Doc. No. MD-1011, Rev. I
More results




Acerca de ON Semiconductor


ON Semiconductor hay una empresa que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de productos de semiconductores para una variedad de aplicaciones que incluyen automotriz, informática, bienes de consumo, industriales y mercados de comunicaciones.
La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Phoenix, Arizona.
En Semiconductor ofrece una amplia cartera de gestión de energía, semiconductores analógicos y discretos que incluyen MOSFET de potencia, diodos, rectificadores, reguladores de voltaje, entre otros.
Los productos de la compañía están diseñados para ser eficientes en energía, confiables y rentables y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas la electrónica portátil, sistemas de automatización industrial, sistemas de energía renovable y electrónica automotriz.
El semiconductor se compromete con la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar las mejores soluciones de semiconductores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes .

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com