Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SM6K2 Datasheet (PDF) - Rohm

SM6K2 Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza SM6K2
Descarga  SM6K2 Descarga

Tamaño del archivo   77.26 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos 4V Drive NchNch MOS FET

SM6K2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SM6K2 Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza SM6K2
Descarga  SM6K2 Click to download

Tamaño del archivo   77.26 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos 4V Drive NchNch MOS FET

SM6K2 Datasheet (HTML) - Rohm

SM6K2 Datasheet HTML 1Page - Rohm SM6K2 Datasheet HTML 2Page - Rohm SM6K2 Datasheet HTML 3Page - Rohm SM6K2 Datasheet HTML 4Page - Rohm SM6K2 Datasheet HTML 5Page - Rohm



Número de pieza similar - SM6K2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
SM6K2 ROHM-SM6K2 Datasheet
88Kb / 5P
   Switching (60V, 200mA)
More results


Descripción similar - SM6K2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
US6K2 ROHM-US6K2 Datasheet
59Kb / 3P
   4V Drive NchNch MOS FET
RHK003N06T146 ROHM-RHK003N06T146 Datasheet
61Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
2SK2503 ROHM-2SK2503_1 Datasheet
97Kb / 6P
   4V Drive Nch MOS FET
2SK2094 ROHM-2SK2094_1 Datasheet
95Kb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RSS095N05 ROHM-RSS095N05 Datasheet
130Kb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RHK003N06FRA ROHM-RHK003N06FRA Datasheet
1Mb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RHP030N03 ROHM-RHP030N03 Datasheet
56Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
RSR025N03TL ROHM-RSR025N03TL Datasheet
65Kb / 4P
   4V Drive Nch MOS FET
RSR020N06 ROHM-RSR020N06 Datasheet
199Kb / 4P
   4V Drive Nch MOS FET
RHK003N06 ROHM-RHK003N06 Datasheet
65Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com