Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TC0215A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0215A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TC0215A
Descarga  TC0215A Descarga

Tamaño del archivo   311.77 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SAW Resonator 403.550 MHz SMD 5X5 mm

TC0215A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TC0215A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TC0215A
Descarga  TC0215A Click to download

Tamaño del archivo   311.77 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SAW Resonator 403.550 MHz SMD 5X5 mm

TC0215A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0215A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0215A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0215A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0215A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0215A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Número de pieza similar - TC0215A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0215A GOLLEDGE-TC0215A Datasheet
90Kb / 4P
   SAW Resonator 403.550MHz
More results


Descripción similar - TC0215A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0250A TAI-SAW-TC0250A Datasheet
329Kb / 5P
   SAW Resonator 435.72 MHz SMD 5X5 mm
TC0117A TAI-SAW-TC0117A Datasheet
343Kb / 4P
   SAW Resonator 418 MHz SMD 5X5 mm
TC0154A TAI-SAW-TC0154A Datasheet
338Kb / 4P
   SAW Resonator 916.5 MHz SMD 5X5 mm
TC0504A TAI-SAW-TC0504A Datasheet
436Kb / 6P
   SAW Resonator 446 MHz SMD 5X5 mm
TC0234A TAI-SAW-TC0234A Datasheet
327Kb / 4P
   SAW Resonator 915 MHz SMD 5X5 mm
TC0239A TAI-SAW-TC0239A Datasheet
326Kb / 4P
   SAW Resonator 392.85 MHz SMD 5X5 mm
TC0193A TAI-SAW-TC0193A Datasheet
355Kb / 4P
   SAW Resonator 868.300 MHz SMD 5X5 mm
TC0206A TAI-SAW-TC0206A Datasheet
356Kb / 4P
   SAW Resonator 433.42 MHz SMD 5X5 mm
TD0106A TAI-SAW-TD0106A Datasheet
345Kb / 4P
   SAW Resonator 915 MHz SMD 5X5 mm
TC0243A TAI-SAW-TC0243A Datasheet
316Kb / 5P
   SAW Resonator 403.966 MHz SMD 5X5 mm
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com