Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SKY12340-364LF Datasheet (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SKY12340-364LF Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
No. de pieza SKY12340-364LF
Descarga  SKY12340-364LF Descarga

Tamaño del archivo   904.54 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Página de inicio  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Descripción Electrónicos 300 kHz - 2.0 GHz Five-Bit Digital Attenuator with Serial-to-Parallel Driver

SKY12340-364LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SKY12340-364LF Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

No. de pieza SKY12340-364LF
Descarga  SKY12340-364LF Click to download

Tamaño del archivo   904.54 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Página de inicio  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Descripción Electrónicos 300 kHz - 2.0 GHz Five-Bit Digital Attenuator with Serial-to-Parallel Driver

SKY12340-364LF Datasheet (HTML) - Skyworks Solutions Inc.

Back Button SKY12340-364LF Datasheet HTML 1Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12340-364LF Datasheet HTML 2Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12340-364LF Datasheet HTML 3Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12340-364LF Datasheet HTML 4Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12340-364LF Datasheet HTML 5Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12340-364LF Datasheet HTML 6Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12340-364LF Datasheet HTML 7Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12340-364LF Datasheet HTML 8Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12340-364LF Datasheet HTML 9Page - Skyworks Solutions Inc. SKY12340-364LF Datasheet HTML 10Page - Skyworks Solutions Inc. Next Button 



Número de pieza similar - SKY12340-364LF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY12348-350LF SKYWORKS-SKY12348-350LF Datasheet
703Kb / 11P
   0.1-3.0 GHz Four-Bit Digital Attenuator (1 dB LSB)
More results


Descripción similar - SKY12340-364LF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Skyworks Solutions Inc.
AA107-310 SKYWORKS-AA107-310 Datasheet
159Kb / 6P
   GaAs IC 5-Bit Digital Attenuator with Serial-to-Parallel Driver 300 kHz-2 GHz
logo
Alpha Industries
AA109-310 ALPHA-AA109-310 Datasheet
77Kb / 3P
   GaAs IC 5 Bit Digital Attenuator With Serial-to-Parallel Driver 0.5-2.5 GHz
AA107-310 ALPHA-AA107-310 Datasheet
74Kb / 3P
   GaAs IC 5 Bit Digital Attenuator With Serial-to-Parallel Driver DC-2 GHz
logo
Skyworks Solutions Inc.
AA109-310 SKYWORKS-AA109-310 Datasheet
172Kb / 6P
   GaAs IC 5-Bit Digital Attenuator With Serial-to-Parallel Driver 0.5-2.5 GHz
AA104-73 SKYWORKS-AA104-73_06 Datasheet
366Kb / 6P
   GaAs IC 1-Bit Digital Attenuator, 32 dB 300 kHz-2.5 GHz
logo
Tyco Electronics
AT65-0106 MACOM-AT65-0106_1 Datasheet
424Kb / 4P
   Digital Attenuator 50dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.0 GHz
AT-107-PIN MACOM-AT-107-PIN Datasheet
184Kb / 4P
   Digital Attenuator, 31.5dB, 6-Bit, TTL Driver DC - 2.0 GHz
AT20-0107 MACOM-AT20-0107_1 Datasheet
248Kb / 4P
   Digital Attenuator 31.5dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.0 GHz
AT-283-PIN MACOM-AT-283-PIN Datasheet
192Kb / 4P
   Digital Attenuator, 15.5dB,5-Bit,TTL Driver, DC-2.0 GHz
MAATCC0005 MACOM-MAATCC0005 Datasheet
289Kb / 6P
   Digital Attenuator 31.5dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.0 GHz
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com