Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MAOC-009261-PKG003 Datasheet (PDF) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

MAOC-009261-PKG003 Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
No. de pieza MAOC-009261-PKG003
Descarga  MAOC-009261-PKG003 Descarga

Tamaño del archivo   135.47 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Página de inicio  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Descripción Electrónicos Voltage Controlled Oscillator 7.1 - 7.9 GHz

MAOC-009261-PKG003 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MAOC-009261-PKG003 Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

No. de pieza MAOC-009261-PKG003
Descarga  MAOC-009261-PKG003 Click to download

Tamaño del archivo   135.47 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Página de inicio  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Descripción Electrónicos Voltage Controlled Oscillator 7.1 - 7.9 GHz

MAOC-009261-PKG003 Datasheet (HTML) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

MAOC-009261-PKG003 Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAOC-009261-PKG003 Datasheet HTML 2Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAOC-009261-PKG003 Datasheet HTML 3Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAOC-009261-PKG003 Datasheet HTML 4Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAOC-009261-PKG003 Datasheet HTML 5Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.



Número de pieza similar - MAOC-009261-PKG003

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAOC-009261-PKG003 MA-COM-MAOC-009261-PKG003 Datasheet
293Kb / 5P
   Voltage Controlled Oscillator
MAOC-009261-PKG003 MA-COM-MAOC-009261-PKG003_2 Datasheet
293Kb / 5P
   Voltage Controlled Oscillator
More results


Descripción similar - MAOC-009261-PKG003

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Mimix Broadband
XQ1003-BD MIMIX-XQ1003-BD Datasheet
197Kb / 5P
   6.8-7.9 GHz GaAs MMIC Voltage Controlled Oscillator
7OSC0463 MIMIX-7OSC0463 Datasheet
279Kb / 5P
   6.8-7.9 GHz GaAs MMIC Voltage Controlled Oscillator
logo
Excelics Semiconductor,...
EIM7179-4 EXCELICS-EIM7179-4 Datasheet
143Kb / 3P
   7.1 - 7.9 GHz Multi-Stage Power Amplifier
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC532LP4 HITTITE-HMC532LP4 Datasheet
281Kb / 6P
   MMIC VCO w/ BUFFER AMPLIFIER, 7.1 - 7.9 GHz
HMC532LP4 HITTITE-HMC532LP4_09 Datasheet
202Kb / 4P
   MMIC VCO w/ BUFFER AMPLIFIER, 7.1 - 7.9 GHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAOC-009264-PKG003 MA-COM-MAOC-009264-PKG003 Datasheet
135Kb / 5P
   Voltage Controlled Oscillator 8.8 - 9.8 GHz
MAOC-009259-PKG003 MA-COM-MAOC-009259-PKG003 Datasheet
139Kb / 5P
   Voltage Controlled Oscillator 5.7 - 6.4 GHz
MAOC-009260-PKG003 MA-COM-MAOC-009260-PKG003 Datasheet
134Kb / 5P
   Voltage Controlled Oscillator 6.1 - 7.0 GHz
MAOC-009270-PKG003 MA-COM-MAOC-009270-PKG003 Datasheet
159Kb / 5P
   Voltage Controlled Oscillator 12.2 - 13.8 GHz
MAOC-009269-PKG003 MA-COM-MAOC-009269-PKG003 Datasheet
160Kb / 5P
   Voltage Controlled Oscillator 11.4 - 12.8 GHz
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com