Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MAFR-000231-000001 Datasheet (PDF) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

MAFR-000231-000001 Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
No. de pieza MAFR-000231-000001
Descarga  MAFR-000231-000001 Descarga

Tamaño del archivo   72.84 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Página de inicio  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Descripción Electrónicos Single Junction Drop-In Circulator 3.3 GHz-3.4 GHz

MAFR-000231-000001 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MAFR-000231-000001 Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

No. de pieza MAFR-000231-000001
Descarga  MAFR-000231-000001 Click to download

Tamaño del archivo   72.84 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Página de inicio  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Descripción Electrónicos Single Junction Drop-In Circulator 3.3 GHz-3.4 GHz

MAFR-000231-000001 Datasheet (HTML) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

MAFR-000231-000001 Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.



Número de pieza similar - MAFR-000231-000001

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAFR-000230-000001 MA-COM-MAFR-000230-000001 Datasheet
62Kb / 2P
   Circulator 2300-2500 MHz
MAFR-000232-000001 MA-COM-MAFR-000232-000001 Datasheet
75Kb / 1P
   Single Junction Drop-In Isolator 3.3 GHz-3.4 GHz
More results


Descripción similar - MAFR-000231-000001

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAFRIN0520 MA-COM-MAFRIN0520 Datasheet
72Kb / 1P
   Single Junction Drop-In Circulator 3.4 GHz-3.6 GHz
MAFR-000232-000001 MA-COM-MAFR-000232-000001 Datasheet
75Kb / 1P
   Single Junction Drop-In Isolator 3.3 GHz-3.4 GHz
MAFR-000514-000001 MA-COM-MAFR-000514-000001 Datasheet
93Kb / 2P
   Single Junction Drop-In Circulator 3.1 GHz-3.5 GHz
MAFR-000436-000001 MA-COM-MAFR-000436-000001 Datasheet
93Kb / 2P
   Single Junction Drop-In Circulator 3.1 GHz-3.5 GHz
MAFR-000171-5S3S1T MA-COM-MAFR-000171-5S3S1T Datasheet
76Kb / 1P
   Single Junction Drop-In Isolator 3.4 GHz-3.6 GHz
MAFRIN0512 MA-COM-MAFRIN0512 Datasheet
94Kb / 2P
   Single Junction Drop-In Circulator
logo
Tyco Electronics
FR11-0001 MACOM-FR11-0001 Datasheet
61Kb / 1P
   Single Junction Drop-In Circulator
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAFRIN0536 MA-COM-MAFRIN0536 Datasheet
94Kb / 2P
   Single Junction Drop-In Circulator
MAFR-000430-000001 MA-COM-MAFR-000430-000001 Datasheet
93Kb / 2P
   Single Junction Drop-In Isolator 2.7 GHz-3.1 GHz
MAFR-000127-WD3S1T MA-COM-MAFR-000127-WD3S1T Datasheet
97Kb / 2P
   Dual Junction Drop-In Circulator
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com