Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HFA120FA120P Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

HFA120FA120P Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza HFA120FA120P
Descarga  HFA120FA120P Descarga

Tamaño del archivo   114.56 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 120 A

HFA120FA120P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
HFA120FA120P Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza HFA120FA120P
Descarga  HFA120FA120P Click to download

Tamaño del archivo   114.56 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 120 A

HFA120FA120P Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

HFA120FA120P Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix HFA120FA120P Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix HFA120FA120P Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix HFA120FA120P Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix HFA120FA120P Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix HFA120FA120P Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix HFA120FA120P Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix



Número de pieza similar - HFA120FA120P

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
HFA120FA120P VISHAY-HFA120FA120P Datasheet
129Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 120 A
Revision: 22-Jul-10
HFA120FA120P VISHAY-HFA120FA120P_10 Datasheet
129Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 120 A
Revision: 22-Jul-10
More results


Descripción similar - HFA120FA120P

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
HFA120FA120P VISHAY-HFA120FA120P_10 Datasheet
129Kb / 8P
   HEXFRED Ultrafast Soft Recovery Diode, 120 A
Revision: 22-Jul-10
VS-HFA135NH40PBF VISHAY-VS-HFA135NH40PBF_V02 Datasheet
160Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 275 A
01-Jan-2023
VS-HFA140NJ60CPBF VISHAY-VS-HFA140NJ60CPBF_V02 Datasheet
160Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 167 A
01-Jan-2023
VS-HFA70FA120 VISHAY-VS-HFA70FA120 Datasheet
148Kb / 6P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 70 A
Revision: 17-Oct-16
VS-HFA220FA120 VISHAY-VS-HFA220FA120 Datasheet
141Kb / 6P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 220 A
Revision: 17-Oct-16
VS-HFA280NJ60CPBF VISHAY-VS-HFA280NJ60CPBF Datasheet
180Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 280 A
Revision: 25-Oct-16
VS-HFA16TB120PBF VISHAY-VS-HFA16TB120PBF Datasheet
168Kb / 8P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 16 A
Revision: 18-Aug-11
VS-HFA280NJ60CPBF VISHAY-VS-HFA280NJ60CPBF_V02 Datasheet
169Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 280 A
01-Jan-2023
VS-HFA180NH40PBF VISHAY-VS-HFA180NH40PBF_V02 Datasheet
159Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 180 A
01-Jan-2023
VS-HFA90NH40PBF VISHAY-VS-HFA90NH40PBF_V02 Datasheet
160Kb / 7P
   HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 210 A
01-Jan-2023
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com