Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MGFC40V3742A Datasheet (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

MGFC40V3742A Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
No. de pieza MGFC40V3742A
Descarga  MGFC40V3742A Descarga

Tamaño del archivo   99.88 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Página de inicio  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Descripción Electrónicos 3.7 - 4.2GHz BAND 10W INTERNALLY MATCHED GaAs FET

MGFC40V3742A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MGFC40V3742A Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

No. de pieza MGFC40V3742A
Descarga  MGFC40V3742A Click to download

Tamaño del archivo   99.88 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Página de inicio  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Descripción Electrónicos 3.7 - 4.2GHz BAND 10W INTERNALLY MATCHED GaAs FET

MGFC40V3742A Datasheet (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor

MGFC40V3742A Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MGFC40V3742A Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

MGFC40V3742A Detalles de producto

DESCRIPTION
The MGFC40V3742A is an internally impedance-matched GaAs power FET especially designed for use in 3.7 ~ 4.2 GHz band amplifiers. The hermetically sealed metal-ceramic package guarantees high reliability.

FEATURES
● Class A operation
● Internally impedance to 50Ω system
● High output power
   P1dB = 10W (TYP.) @ 3.7 ~ 4.2GHz
● High linear power gain
   GLP = 11 dB (TYP.) @ 3.7 ~ 4.2GHz
● High power added efficiency
   ηadd = 33% (TYP.) @ 3.7 ~ 4.2GHz
● Hermetically selaed metal-ceramic package
● Low distortion [Item: -51]
   IM3 = -45 dBc (TYP) @ Po = 29 (dBm) S.C.L.
● Low thermal resistance Rth(ch-c) ≤ 2.8°C/W
 
APPLICATION
   Item-01 : 3.7 ~ 4.2 GHz band power amplifiers
   Item-51 : Digital radio communication




Número de pieza similar - MGFC40V3742A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGFC40V3742 MITSUBISHI-MGFC40V3742 Datasheet
208Kb / 2P
   3.7 ~ 4.2GHz BAND 10W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFC40V3742 MITSUBISHI-MGFC40V3742 Datasheet
94Kb / 2P
   C band internally matched power GaAs FET
MGFC40V3742 MITSUBISHI-MGFC40V3742_04 Datasheet
208Kb / 2P
   3.7 ~ 4.2GHz BAND 10W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFC40V3742 MITSUBISHI-MGFC40V3742_11 Datasheet
94Kb / 2P
   C band internally matched power GaAs FET
More results


Descripción similar - MGFC40V3742A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGFC40V3742 MITSUBISHI-MGFC40V3742_04 Datasheet
208Kb / 2P
   3.7 ~ 4.2GHz BAND 10W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFC39V3742A MITSUBISHI-MGFC39V3742A_04 Datasheet
184Kb / 2P
   3.7 ~ 4.2GHz BAND 8W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFC42V3742 MITSUBISHI-MGFC42V3742_04 Datasheet
208Kb / 2P
   3.7 ~ 4.2GHz BAND 16W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFC36V3742A MITSUBISHI-MGFC36V3742A Datasheet
103Kb / 2P
   3.7 - 4.2GHz BAND 4W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFC42V3742 MITSUBISHI-MGFC42V3742 Datasheet
89Kb / 2P
   3.7 - 4.2GHz BAND 16W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFC42V3742A MITSUBISHI-MGFC42V3742A Datasheet
109Kb / 2P
   3.7- 4.2GHz BAND 16W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFC39V3742A MITSUBISHI-MGFC39V3742A Datasheet
99Kb / 2P
   3.7 - 4.2GHz BAND 8W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFC36V3742A MITSUBISHI-MGFC36V3742A_04 Datasheet
1Mb / 3P
   3.7 ~ 4.2GHz BAND 4W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFC41V3642 MITSUBISHI-MGFC41V3642_04 Datasheet
221Kb / 2P
   3.6 - 4.2GHz BAND 12W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
MGFC45V3642A MITSUBISHI-MGFC45V3642A_04 Datasheet
230Kb / 3P
   3.6 - 4.2GHz BAND 32W INTERNALLY MATCHED GaAs FET
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com