Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FCD7N60TF Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FCD7N60TF Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FCD7N60TF
Descarga  FCD7N60TF Descarga

Tamaño del archivo   1071.71 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 600V N-Channel MOSFET

FCD7N60TF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FCD7N60TF Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FCD7N60TF
Descarga  FCD7N60TF Click to download

Tamaño del archivo   1071.71 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 600V N-Channel MOSFET

FCD7N60TF Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FCD7N60TF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FCD7N60TF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FCD7N60TF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FCD7N60TF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FCD7N60TF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FCD7N60TF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FCD7N60TF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FCD7N60TF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FCD7N60TF Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FCD7N60TF Detalles de producto

Description

SuperFET is, Farichild’s proprietary, new generation of high voltage MOSFET family that is utilizing an advanced charge balance mechanism for outstanding low on-resistance and lower gate charge performance.



Features

• 650V @TJ= 150°C

• Typ. Rds(on)=0.53Ω

• Ultra low gate charge (typ. Qg=23nC)

• Low effective output capacitance (typ. Coss.eff=60pF)

• 100% avalanche tested




Número de pieza similar - FCD7N60TF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FCD7N60TM FAIRCHILD-FCD7N60TM Datasheet
298Kb / 14P
   DESIGN/PROCESS CHANGE NOTIFICATION
FCD7N60TM-WS FAIRCHILD-FCD7N60TM-WS Datasheet
298Kb / 14P
   DESIGN/PROCESS CHANGE NOTIFICATION
More results


Descripción similar - FCD7N60TF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com