Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AP2114M-ADJG1 Datasheet (PDF) - Diodes Incorporated

AP2114M-ADJG1 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
No. de pieza AP2114M-ADJG1
Descarga  AP2114M-ADJG1 Descarga

Tamaño del archivo   914.27 Kbytes
Page   33 Pages
Fabricante Electrónico  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Descripción Electrónicos 1A LOW NOISE CMOS LDO REGULATOR WITH ENABLE

AP2114M-ADJG1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AP2114M-ADJG1 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

No. de pieza AP2114M-ADJG1
Descarga  AP2114M-ADJG1 Click to download

Tamaño del archivo   914.27 Kbytes
Page   33 Pages
Fabricante Electrónico  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Descripción Electrónicos 1A LOW NOISE CMOS LDO REGULATOR WITH ENABLE

AP2114M-ADJG1 Datasheet (HTML) - Diodes Incorporated

Back Button AP2114M-ADJG1 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated AP2114M-ADJG1 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated AP2114M-ADJG1 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated AP2114M-ADJG1 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated AP2114M-ADJG1 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated AP2114M-ADJG1 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated AP2114M-ADJG1 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated AP2114M-ADJG1 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated AP2114M-ADJG1 Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated AP2114M-ADJG1 Datasheet HTML 10Page - Diodes Incorporated Next Button 

AP2114M-ADJG1 Detalles de producto

Features
• Output Voltage Accuracy: ±1.5%
• Output Current: 1A (Min)
• Fold-back Short Current Protection: 50mA
• Low Dropout Voltage (3.3V): 450mV (Typ)
@IOUT=1A
• Stable with 4.7μF Flexible Cap: Ceramic,
Tantalum and Aluminum Electrolytic
• Excellent Line Regulation: 0.02%/V (Typ),
0.1%/V (Max) @ IOUT=30mA
• Excellent Load Regulation: 0.2%A (Typ) @
IOUT=1mA to 1A
• Low Quiescent Current: 60μA (1.2V/1.5V/1.8V
/2.5V/ADJ)
• Low Output Noise: 30μVRMS
• PSRR: 68dB @ Freq=1KHz (1.2V/1.5V/1.8V
/ADJ)
• OTSD Protection
• Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
• ESD: MM 400V, HBM 4000V

Applications
• LCD Monitor
• LCD TV
• STB




Número de pieza similar - AP2114M-ADJG1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP2114M-ADJG1 BCDSEMI-AP2114M-ADJG1 Datasheet
914Kb / 33P
   1A LOW NOISE CMOS LDO REGULATOR WITH ENABLE
More results


Descripción similar - AP2114M-ADJG1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP2114 BCDSEMI-AP2114 Datasheet
787Kb / 28P
   1A LOW NOISE CMOS LDO REGULATOR WITH ENABLE
AP2115M-1.2G1 BCDSEMI-AP2115M-1.2G1 Datasheet
598Kb / 19P
   1A LOW NOISE CMOS LDO REGULATOR WITH ENABLE
AP2114 BCDSEMI-AP2114_13 Datasheet
914Kb / 33P
   1A LOW NOISE CMOS LDO REGULATOR WITH ENABLE
logo
Diodes Incorporated
AP2115 DIODES-AP2115 Datasheet
597Kb / 19P
   1A LOW NOISE CMOS LDO REGULATOR WITH ENABLE
Rev. 1 - 1 Jul 2011
logo
ON Semiconductor
NCP582 ONSEMI-NCP582 Datasheet
77Kb / 14P
   Low Noise 150 mA CMOS LDO Regulator with Enable
September, 2004 ??Rev. 2
logo
AiT Semiconductor Inc.
A6110A AITSEMI-A6110A Datasheet
777Kb / 11P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR 1A CMOS LOW NOISE WITH ENABLE PIN
REV1.2
logo
ON Semiconductor
NCP580 ONSEMI-NCP580 Datasheet
66Kb / 10P
   Ultra?묯ast, Low Noise 120 mA CMOS LDO Regulator with Enable
August, 2005 ??Rev. 2
NCP580 ONSEMI-NCP580_06 Datasheet
65Kb / 9P
   Ultra?묯ast, Low Noise 120 mA CMOS LDO Regulator with Enable
December, 2006 ??Rev. 4
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5205 TSC-TS5205 Datasheet
157Kb / 6P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CS25 TSC-TS5215CS25 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
More results




Acerca de Diodes Incorporated


Diodos Incorporated es una empresa que cotiza en bolsa que diseña, fabrica y proporciona una amplia gama de semiconductores de señal mixtos, analógicos y de señal mixto y soluciones de energía completas.
La compañía fue fundada en 1964 y tiene su sede en Plano, Texas.
Opera a nivel mundial con centros de ventas, soporte y diseño en América del Norte, Europa y Asia.
Diodos Incorporated sirve a una variedad de industrias, que incluyen automotriz, comunicaciones, computación, consumidores e industriales.
La compañía ofrece una amplia gama de productos, incluidos diodos, rectificadores, transistores, reguladores de voltaje, MOSFET, conductores LED y dispositivos de protección, entre otros.
La misión de la compañía es proporcionar a los clientes productos de alta calidad y alta confiabilidad y un excelente servicio al cliente.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Diodos Incorporated se compromete a convertirse en un proveedor líder de soluciones de gestión de energía.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com