Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

PH1819-45 Datasheet (PDF) - Tyco Electronics

PH1819-45 Datasheet PDF - Tyco Electronics
No. de pieza PH1819-45
Descarga  PH1819-45 Descarga

Tamaño del archivo   137.39 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  MACOM [Tyco Electronics]
Página de inicio  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Descripción Electrónicos Wireless Bipolar Power Transistor, 45W 1805 - 1880 MHz

PH1819-45 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
PH1819-45 Datasheet PDF - Tyco Electronics

No. de pieza PH1819-45
Descarga  PH1819-45 Click to download

Tamaño del archivo   137.39 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  MACOM [Tyco Electronics]
Página de inicio  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Descripción Electrónicos Wireless Bipolar Power Transistor, 45W 1805 - 1880 MHz

PH1819-45 Datasheet (HTML) - Tyco Electronics

PH1819-45 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics PH1819-45 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics

PH1819-45 Detalles de producto

Description
M/A-COM’s PH11819-45A is a high efficiency silicon bipolar NPN transistor intended for use as a common emitter class AB stage in power amplifiers that operate in the 1805 to 1880 MHz range. This transistor features internal input and output impedance matching, diffused emitter ballasting and gold metalization. The PH1819-45A is packaged in a low cost, non-hermetic ceramic package which has a very low thermal impedance.

Features
• NPN Silicon Microwave Power Transistor
• -28 dBc Typical 3rd IMD at 45 Watts PEP
• Common Emitter Class AB Operation
• Internal Input and Output Impedance Matching
• Diffused Emitter Ballasting
• Gold Metalization System




Número de pieza similar - PH1819-45

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
M/A-COM Technology Solu...
PH1819-45 MA-COM-PH1819-45 Datasheet
184Kb / 2P
   Wireless Bipolar Power Transistor 45W, 1805-1880 MHz
logo
Tyco Electronics
PH1819-45A MACOM-PH1819-45A Datasheet
104Kb / 2P
   Wireless Power Transistor 45 Watts, 1805 - 1880 MHz
More results


Descripción similar - PH1819-45

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
M/A-COM Technology Solu...
PH1819-45 MA-COM-PH1819-45 Datasheet
184Kb / 2P
   Wireless Bipolar Power Transistor 45W, 1805-1880 MHz
PH1819-33 MA-COM-PH1819-33 Datasheet
180Kb / 2P
   Wireless Bipolar Power Transistor 33W, 1805-1880 MHz
logo
Tyco Electronics
PH1819-90 MACOM-PH1819-90 Datasheet
108Kb / 1P
   Wireless Power Transistor 90 Watts, 1805-1880 MHz
PH1819-45A MACOM-PH1819-45A Datasheet
104Kb / 2P
   Wireless Power Transistor 45 Watts, 1805 - 1880 MHz
PHM1880-15 MACOM-PHM1880-15 Datasheet
130Kb / 2P
   Wireless Power Module, 15W 1805-1880 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
PH1920-45 MA-COM-PH1920-45 Datasheet
138Kb / 2P
   Wireless Bipolar Power Transistor 45W, 1930-1990 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
AGR18060E TRIQUINT-AGR18060E Datasheet
426Kb / 9P
   60 W, 1805 MHz-1880 MHz, LDMOS RF Power Transistor
logo
Tyco Electronics
PH1920-45 MACOM-PH1920-45 Datasheet
146Kb / 2P
   WIRELESS BIPOLAR POWER TRASISTOR 45W 1930-1990 MHZ
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFBPF1109B301T WALSIN-RFBPF1109B301T Datasheet
568Kb / 7P
   1805 ~ 1880 MHz Working Frequency
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM1819-52LD STEALTH_MICROWAVE-SM1819-52LD Datasheet
150Kb / 3P
   1805 - 1880 MHz 160 Watt Power Amplifier
More results




Acerca de Tyco Electronics


Tyco Electronics fue un proveedor líder de componentes electrónicos, soluciones de red y sistemas inalámbricos. La compañía se estableció originalmente en 1999 como Tyco International y luego pasó a llamarse Tyco Electronics en 2007. Tyco Electronics tenía una presencia global, con operaciones en más de 50 países y una fuerza laboral de aproximadamente 20,000 empleados.

La compañía proporcionó una amplia gama de productos y servicios, incluidos conectores, relés, soluciones de gestión de energía, dispositivos de protección de circuitos y otros componentes electrónicos para una variedad de industrias, incluidas automotriz, comunicaciones, médicos, industriales y electrónica de consumo. Tyco Electronics era conocido por su enfoque en la calidad, la confiabilidad y la innovación, y fue reconocido como líder en la industria electrónica.

En 2012, Tyco Electronics fue adquirido por la conectividad TE, un proveedor líder de conectividad y soluciones de sensores. La adquisición ayudó a la conectividad TE a expandir su cartera de productos y las ofertas en la industria electrónica y fortalecer aún más su posición en el mercado. Tyco Electronics es ahora una subsidiaria de la conectividad TE y continúa proporcionando productos y servicios de alta calidad a sus clientes.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com