Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CA59-1 Datasheet (PDF) - Tyco Electronics

CA59-1 Datasheet PDF - Tyco Electronics
No. de pieza CA59-1
Descarga  CA59-1 Descarga

Tamaño del archivo   369.33 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  MACOM [Tyco Electronics]
Página de inicio  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Descripción Electrónicos Cascadable Amplifier 10 to 700 MHz

CA59-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
CA59-1 Datasheet PDF - Tyco Electronics

No. de pieza CA59-1
Descarga  CA59-1 Click to download

Tamaño del archivo   369.33 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  MACOM [Tyco Electronics]
Página de inicio  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Descripción Electrónicos Cascadable Amplifier 10 to 700 MHz

CA59-1 Datasheet (HTML) - Tyco Electronics

CA59-1 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics CA59-1 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics

CA59-1 Detalles de producto

Description
The A59-1 RF amplifier is a discrete hybrid design, which uses thin film manufacturing processes for accurate performance and high reliability.
This single stage bipolar transistor feedback amplifier design displays impressive performance over a broadband frequency range. An active DC biasing network insures temperature-stable performance, in addition to an RF Choke, used for power supply decoupling.
Both TO-8 and Surface Mount packages are hermetically sealed, and MIL-STD-883 environmental screening is available.

Features
 • HIGH DYNAMIC RANGE: +117 DBM (1 MHz Band)
 • HIGH OUTPUT POWER: +22 dBm (TYP.)
 • HIGH THIRD ORDER I.P.: +36 dBM (TYP.)
 • WIDE POWER SUPPLY RANGE: +5 TO +15 VOLTS




Número de pieza similar - CA59-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Tyco Electronics
CA59 MACOM-CA59 Datasheet
377Kb / 2P
   Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
CA59 MA-COM-CA59 Datasheet
635Kb / 3P
   Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
More results


Descripción similar - CA59-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
M/A-COM Technology Solu...
A59-1 MA-COM-A59-1 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 700 MHz
logo
Teledyne Technologies I...
AP719 TELEDYNE-AP719 Datasheet
175Kb / 2P
   10 TO 700 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
logo
Tyco Electronics
A611 MACOM-A611 Datasheet
375Kb / 2P
   Cascadable Amplifier 5 to 700 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
A611 MA-COM-A611_15 Datasheet
641Kb / 3P
   Cascadable Amplifier 5 to 700 MHz
A611 MA-COM-A611 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 5 to 700 MHz
logo
Teledyne Technologies I...
AC751 TELEDYNE-AC751 Datasheet
174Kb / 2P
   200 TO 700 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
AC718 TELEDYNE-AC718 Datasheet
173Kb / 2P
   100 TO 700 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
logo
M/A-COM Technology Solu...
RA89-1 MA-COM-RA89-1 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 500 MHz
logo
Tyco Electronics
A53 MACOM-A53 Datasheet
354Kb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 500 MHz
A1211 MACOM-A1211_1 Datasheet
381Kb / 2P
   Cascadable Amplifier 10 to 1200 MHz
More results




Acerca de Tyco Electronics


Tyco Electronics fue un proveedor líder de componentes electrónicos, soluciones de red y sistemas inalámbricos. La compañía se estableció originalmente en 1999 como Tyco International y luego pasó a llamarse Tyco Electronics en 2007. Tyco Electronics tenía una presencia global, con operaciones en más de 50 países y una fuerza laboral de aproximadamente 20,000 empleados.

La compañía proporcionó una amplia gama de productos y servicios, incluidos conectores, relés, soluciones de gestión de energía, dispositivos de protección de circuitos y otros componentes electrónicos para una variedad de industrias, incluidas automotriz, comunicaciones, médicos, industriales y electrónica de consumo. Tyco Electronics era conocido por su enfoque en la calidad, la confiabilidad y la innovación, y fue reconocido como líder en la industria electrónica.

En 2012, Tyco Electronics fue adquirido por la conectividad TE, un proveedor líder de conectividad y soluciones de sensores. La adquisición ayudó a la conectividad TE a expandir su cartera de productos y las ofertas en la industria electrónica y fortalecer aún más su posición en el mercado. Tyco Electronics es ahora una subsidiaria de la conectividad TE y continúa proporcionando productos y servicios de alta calidad a sus clientes.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com