Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

USB-12XU1CH Datasheet (PDF) - Coolgear Inc.

USB-12XU1CH Datasheet PDF - Coolgear Inc.
No. de pieza USB-12XU1CH
Descarga  USB-12XU1CH Descarga

Tamaño del archivo   1955.48 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  COOLGEAR [Coolgear Inc.]
Página de inicio  https://www.coolgear.com/
Logo COOLGEAR - Coolgear Inc.
Descripción Electrónicos 12 Port USB 2.0 Type C Charging Hub 3 Amp Per Port

USB-12XU1CH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
USB-12XU1CH Datasheet PDF - Coolgear Inc.

No. de pieza USB-12XU1CH
Descarga  USB-12XU1CH Click to download

Tamaño del archivo   1955.48 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  COOLGEAR [Coolgear Inc.]
Página de inicio  https://www.coolgear.com/
Logo COOLGEAR - Coolgear Inc.
Descripción Electrónicos 12 Port USB 2.0 Type C Charging Hub 3 Amp Per Port

USB-12XU1CH Datasheet (HTML) - Coolgear Inc.

USB-12XU1CH Datasheet HTML 1Page - Coolgear Inc. USB-12XU1CH Datasheet HTML 2Page - Coolgear Inc.

USB-12XU1CH Detalles de producto

Compliant with USB Spec. 2.0
USB Battery Charging Spec 1.2
Provides up to 5V 3A output current on each port
Supports Over-Current Protection & Short Circuit Protection
on each port
Supports ±15kV (air), ±8kV (contact) ESD protection on
each port




Número de pieza similar - USB-12XU1CH

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Coolgear Inc.
USB-12XU1CC COOLGEAR-USB-12XU1CC Datasheet
1Mb / 2P
   12 Port USB Type C Charging Station 3 Amp Per Port
Rev 01.200716
More results


Descripción similar - USB-12XU1CH

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Coolgear Inc.
USB-12XU1CC COOLGEAR-USB-12XU1CC Datasheet
1Mb / 2P
   12 Port USB Type C Charging Station 3 Amp Per Port
Rev 01.200716
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U360412 TRIPPLITE-U360412 Datasheet
498Kb / 2P
   6-Port USB 3.0 SuperSpeed Charging Hub - 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1 charging port
U360-412 TRIPPLITE-U360-412 Datasheet
511Kb / 2P
   6-Port USB 3.0 SuperSpeed Charging Hub - 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1 charging port
logo
Microchip Technology
USB2503 MICROCHIP-USB2503 Datasheet
725Kb / 42P
   Integrated USB 2.0 Compatible 3-Port Hub
06/23/16
logo
SMSC Corporation
USB2503-HZH SMSC-USB2503-HZH Datasheet
652Kb / 43P
   Integrated USB 2.0 Compatible 3-Port Hub
logo
Texas Instruments
TUSB4041I-Q1 TI1-TUSB4041I-Q1 Datasheet
1Mb / 44P
[Old version datasheet]   Four-Port USB 2.0 Hub
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U460-003-3AG-C TRIPPLITE-U460-003-3AG-C Datasheet
503Kb / 2P
   3-Port USB 3.1 Gen 1 Portable Hub, USB-C to (x3) USB-A, USB-C Charging Port & Gigabit Ethernet Port, Aluminum
logo
IOGEAR
GUH285W6 IOGEAR-GUH285W6 Datasheet
143Kb / 3P
   4-Port USB 2.0 Hub
logo
Exar Corporation
XR22404 EXAR-XR22404 Datasheet
465Kb / 14P
   USB 2.0 4-Port Hub
logo
Texas Instruments
TUSB4020BI-Q1 TI1-TUSB4020BI-Q1 Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   Two-Port USB 2.0 Hub
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com