Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

58120/15 Datasheet (PDF) - Alpha Wire

58120/15 Datasheet PDF - Alpha Wire
No. de pieza 58120/15
Descarga  58120/15 Descarga
Tamaño del archivo   98.95 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Página de inicio  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Descripción Electrónicos Customer SpecificationS

58120/15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
58120/15 Datasheet PDF - Alpha Wire

No. de pieza 58120/15
Descarga  58120/15 Click to download

Tamaño del archivo   98.95 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Página de inicio  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Descripción Electrónicos Customer SpecificationS

58120/15 Datasheet (HTML) - Alpha Wire


58120/15 Detalles de producto

Construction
Diameters (In)
1) Component 1 15 X 1 COND
a) Conductor 22 (7/30) AWG BC 0.030
b) Insulation
0.008" Wall, Nom. PVC, Plenum
Rated
0.046
(1) Color Code Alpha Wire Color Code D2
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 6 BLUE 11 PINK
2 WHITE 7 ORANGE 12 TAN
3 RED 8 YELLOW 13 WHITE/BLUE
4 GREEN 9 VIOLET 14 WHITE/ORANGE
5 BROWN 10 SLATE 15 WHITE/GREEN
2) Cable Assembly 15 Components Cabled
a) Twists: 3.0 Twists/foot (min)
3) Shield: Alum/Mylar Tape, 25% Overlap, Min.
a) Foil Direction Foil Facing Out
b) Drain Wire 24 (7/32) AWG TC
4) Jacket
0.015" Wall, Nom.,PVC, Plenum
Rated
0.245 (0.259 Max.)
a) Color(s) SLATE
b) Print
ALPHA WIRE-* P/N 58120/15 15C 22 AWG
SHIELDED 75C CMP(UL) C(UL) OR 75C (UL) CL2P
CE ROHS
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of
manufacture.]




Número de pieza similar - 58120/15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha Wire
58120/12 ALPHAWIRE-58120/12 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/29/2022
58120/12 ALPHAWIRE-58120/12 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specifications
8/30/2022
58120/12 ALPHAWIRE-58120/12 Datasheet
98Kb / 4P
Customer SpecificationS
12/1/2022
58120/12 ALPHAWIRE-58120/12 Datasheet
410Kb / 4P
22 (7/30) AWG BC
More results


Descripción similar - 58120/15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha Wire
FIT-260-18 ALPHAWIRE-FIT-260-18_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specifications
8/30/2022
PIF-130-0 ALPHAWIRE-PIF-130-0 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specifications
8/30/2022
1239 ALPHAWIRE-1239 Datasheet
95Kb / 3P
Customer Specifications
9/8/2022
AF-155-1 ALPHAWIRE-AF-155-1_V01 Datasheet
102Kb / 4P
Customer Specifications
9/8/2022
GRP-130-18 ALPHAWIRE-GRP-130-18_V01 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specifications
9/8/2022
FIT-400-2 ALPHAWIRE-FIT-400-2_V01 Datasheet
98Kb / 4P
Customer SpecificationS
9/14/2022
GRP-110NF18 ALPHAWIRE-GRP-110NF18 Datasheet
98Kb / 4P
Customer SpecificationS
9/8/2022
TFT-200-8 ALPHAWIRE-TFT-200-8 Datasheet
97Kb / 4P
Customer Specifications
9/14/2022
2144 ALPHAWIRE-2144 Datasheet
96Kb / 3P
Customer Specifications
9/14/2022
TFT-200-6 ALPHAWIRE-TFT-200-6 Datasheet
97Kb / 4P
Customer Specifications
9/14/2022
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com