Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

M-290 Datasheet (PDF) - Littelfuse

M-290 Datasheet PDF - Littelfuse
No. de pieza M-290
Descarga  M-290 Descarga

Tamaño del archivo   340.3 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  LITTELFUSE [Littelfuse]
Página de inicio  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Descripción Electrónicos 75900 DOUBLE POLE SERIES HIGH AMP MASTER DISCONNECT SWITCH

M-290 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
M-290 Datasheet PDF - Littelfuse

No. de pieza M-290
Descarga  M-290 Click to download

Tamaño del archivo   340.3 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  LITTELFUSE [Littelfuse]
Página de inicio  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Descripción Electrónicos 75900 DOUBLE POLE SERIES HIGH AMP MASTER DISCONNECT SWITCH

M-290 Datasheet (HTML) - Littelfuse

M-290 Datasheet HTML 1Page - Littelfuse

M-290 Detalles de producto

Description
Littelfuse Double Pole Master Disconnect Switches will
disconnect the battery and the alternator or generator field
circuit. Each pole handles 125A (continuous) at up to 36V DC.
The Double Pole Master Disconnect Switches include four
3/8” -24 stud terminals, lockwasher and two brass hexnuts
per stud.

Features and Benefits
• Controls two systems, or it can be used to disconnect
both positive and negative of the same circuit (which is
required in some countries.)
• Contact ratings: 125A continuous, 750A intermittent.
75907: 300A continuous, 750A intermittent.
• Silver contact surfaces. Epoxy-sealed and gasket-sealed.
• Both poles are separately insulated.
• Compatible with Littelfuse lock-out kits.
• 3/4”-16 thread. Fits panels up through 1/4” (6.4mm).
• O-ring seal in mounting stem; gasket seal at terminal
insulator. Epoxy seal at case, mounting stem and
locating pin.




Número de pieza similar - M-290

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Tyco Electronics
M-293064-10-8A MACOM-M-293064-10-8A Datasheet
2Mb / 48P
   Label format - Old format order code cross reference
More results


Descripción similar - M-290

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Littelfuse
880175 LITTELFUSE-880175 Datasheet
638Kb / 2P
   TR Series Dual Pole 500A Master Disconnect Switch
75920 LITTELFUSE-75920 Datasheet
216Kb / 2P
   36V MASTER BATTERY DISCONNECT SWITCH
2022 Littelfuse, Inc. 072022-A
M-750 LITTELFUSE-M-750 Datasheet
173Kb / 1P
   36V 310A DUAL-BATTERY SELECTOR & MASTER DISCONNECT SWITCH
2022 080522-A
logo
ZF Friedrichshafen AG
LRA22H2FBBNN ZFSWITCHES-LRA22H2FBBNN Datasheet
653Kb / 2P
   Double-Pole Rocker Switch
logo
Pasternack Enterprises,...
PE71S6068 PASTERNACK-PE71S6068 Datasheet
402Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
PE71S6065 PASTERNACK-PE71S6065 Datasheet
389Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
PE71S6067 PASTERNACK-PE71S6067 Datasheet
399Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
PE71S6069 PASTERNACK-PE71S6069 Datasheet
399Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
PE71S6070 PASTERNACK-PE71S6070 Datasheet
422Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
PE71S6066 PASTERNACK-PE71S6066 Datasheet
388Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
More results




Acerca de Littelfuse


Littelfuse es una empresa estadounidense que se especializa en el diseño y fabricación de productos de protección y control de circuitos.
La compañía fue fundada en 1927 y tiene su sede en Chicago, Illinois.
Littelfuse proporciona una amplia gama de productos que incluyen fusibles, dispositivos de protección y control, y productos poliméricos.
Los productos de la compañía se utilizan en diversas aplicaciones, como la electrónica automotriz, industrial y de consumo.
Littelfuse es conocido por su experiencia en tecnología de protección y control de circuitos y su capacidad para ofrecer productos confiables y de alta calidad a sus clientes.
La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan sus requisitos y necesidades específicas.
Además de su negocio principal, Littelfuse también proporciona soluciones para los mercados de centros de energía y energía renovable.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com