Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

15412094A9000 Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

15412094A9000 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 15412094A9000
Descarga  15412094A9000 Descarga

Tamaño del archivo   1152.61 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear

15412094A9000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
15412094A9000 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 15412094A9000
Descarga  15412094A9000 Click to download

Tamaño del archivo   1152.61 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear

15412094A9000 Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

15412094A9000 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 15412094A9000 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 15412094A9000 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 15412094A9000 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 15412094A9000 Datasheet HTML 5Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 15412094A9000 Datasheet HTML 6Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 15412094A9000 Datasheet HTML 7Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 15412094A9000 Datasheet HTML 8Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

15412094A9000 Detalles de producto

General Information:
Operating Temperature -40 up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 90 % RH
Storage Conditions (for single
parts) -40 up to +85 °C
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3




Número de pieza similar - 15412094A9000

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
15412094A2070 WURTH-15412094A2070 Datasheet
1Mb / 8P
   WL-SISW SMT Infrared Sideview LED Waterclear
001.000
15412094A3060 WURTH-15412094A3060 Datasheet
752Kb / 8P
   WL-SIRW SMD Infrared Reverse mount Waterclear Dome
15412094A3060P WURTH-15412094A3060P Datasheet
886Kb / 9P
   WL-SIRW SMT Infrared Reverse mount Waterclear Dome
001.004
More results


Descripción similar - 15412094A9000

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
15406094BA400A WURTH-15406094BA400A Datasheet
1Mb / 9P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.002
15406085BA400A WURTH-15406085BA400A Datasheet
1Mb / 9P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.002
15412085A9000 WURTH-15412085A9000 Datasheet
1Mb / 8P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.000
15408085BA400 WURTH-15408085BA400 Datasheet
996Kb / 8P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.000
15412094BA400 WURTH-15412094BA400 Datasheet
997Kb / 8P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.000
15412085BA400 WURTH-15412085BA400 Datasheet
997Kb / 8P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.000
15404094BA420 WURTH-15404094BA420 Datasheet
1Mb / 8P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.000
15408094BA400 WURTH-15408094BA400 Datasheet
996Kb / 8P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.000
15404085BA420 WURTH-15404085BA420 Datasheet
1Mb / 9P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.002
15406094BA500 WURTH-15406094BA500 Datasheet
792Kb / 8P
   WL-SICW SMD Chip LED Infrared Waterclear
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com