Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FDD8796 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD8796 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FDD8796
Descarga  FDD8796 Descarga

Tamaño del archivo   312.75 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25V, 35A, 5.7mOhm

FDD8796 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FDD8796 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FDD8796
Descarga  FDD8796 Click to download

Tamaño del archivo   312.75 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25V, 35A, 5.7mOhm

FDD8796 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD8796 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD8796 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8796 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8796 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8796 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8796 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

FDD8796 Detalles de producto

General Description

This N-Channel MOSFET has been designed specifically to improve the overall efficiency of DC/DC converters using either synchronous or conventional switching PWM controllers. It has been optimized for low gate charge, low rDS(on) and fast switching speed.



Features

„ Max rDS(on) = 5.7mΩ at VGS = 10V, ID = 35A

„ Max rDS(on) = 8.0mΩ at VGS = 4.5V, ID = 35A

„ Low gate charge: Qg(10) = 37nC(Typ), VGS = 10V

„ Low gate resistance

„ Avalanche rated and 100% tested

„ RoHS Compliant



Application

„ Vcore DC-DC for Desktop Computers and Servers

„ VRM for Intermediate Bus Architecture




Número de pieza similar - FDD8796

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8796 ISC-FDD8796 Datasheet
353Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD8796 UMW-FDD8796 Datasheet
638Kb / 6P
   25V N -Channel MOSFET
More results


Descripción similar - FDD8796

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDU8796 FAIRCHILD-FDU8796 Datasheet
312Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 25V, 35A, 5.7mOhm
FDD8780 FAIRCHILD-FDD8780 Datasheet
318Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25V, 35A, 8.5mOhm
FDD8770 FAIRCHILD-FDD8770 Datasheet
314Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 25V, 35A, 4.0mOHM
FDD8778 FAIRCHILD-FDD8778 Datasheet
357Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 25V, 35A, 14mohm
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
H35N03J HSMC-H35N03J Datasheet
88Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET (25V, 35A)
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5810 FAIRCHILD-FDD5810 Datasheet
266Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 35A, 27mOhm
FDMS3620S FAIRCHILD-FDMS3620S Datasheet
374Kb / 12P
   PowerTrench짰 PowerStage 25V Asymmetric Dual N-Channel MOSFET
FDMS8680 FAIRCHILD-FDMS8680 Datasheet
215Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 35A, 7.0m廓
FDMS3622S FAIRCHILD-FDMS3622S Datasheet
403Kb / 12P
   PowerTrench짰 Power Stage 25V Asymmetric Dual N-Channel MOSFET
FDMS3624S FAIRCHILD-FDMS3624S Datasheet
395Kb / 12P
   PowerTrench짰 Power Stage 25V Asymmetric Dual N-Channel MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com