Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

PT-3529FWQ Datasheet (PDF) - Mallory Sonalert Products Inc

PT-3529FWQ Datasheet PDF - Mallory Sonalert Products Inc
No. de pieza PT-3529FWQ
Descarga  PT-3529FWQ Descarga

Tamaño del archivo   91.95 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
Página de inicio  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc
Descripción Electrónicos Sound Pressure Level (dB/min) 90 at 30cm at Rated voltage

PT-3529FWQ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
PT-3529FWQ Datasheet PDF - Mallory Sonalert Products Inc

No. de pieza PT-3529FWQ
Descarga  PT-3529FWQ Click to download

Tamaño del archivo   91.95 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
Página de inicio  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc
Descripción Electrónicos Sound Pressure Level (dB/min) 90 at 30cm at Rated voltage

PT-3529FWQ Datasheet (HTML) - Mallory Sonalert Products Inc

PT-3529FWQ Datasheet HTML 1Page - Mallory Sonalert Products Inc



Número de pieza similar - PT-3529FWQ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Mallory Sonalert Produc...
PT-3529FPQ MSPI-PT-3529FPQ Datasheet
86Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 90 at 30cm at Rated Voltage
More results


Descripción similar - PT-3529FWQ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Mallory Sonalert Produc...
PT-2736FPQ MSPI-PT-2736FPQ Datasheet
88Kb / 1P
   Sound Pressure Level (dB/min) 90 at 30cm at Rated voltage
PT-2736FWQ MSPI-PT-2736FWQ Datasheet
91Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 90 at 30cm at Rated Voltage
PT-3529FPQ MSPI-PT-3529FPQ Datasheet
86Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 90 at 30cm at Rated Voltage
PT-2726FWQ MSPI-PT-2726FWQ Datasheet
91Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 90 at 30cm at Rated Voltage
PT-2742FPQ MSPI-PT-2742FPQ Datasheet
85Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 90 at 30cm at Rated Voltage
PT-2726FPQ MSPI-PT-2726FPQ Datasheet
94Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 90 at 30cm at Rated Voltage
PT-2745FWQ MSPI-PT-2745FWQ Datasheet
169Kb / 1P
   Sound Pressure Level (dB/min) 85 at 30cm at Rated voltage
PT-2060FWQ MSPI-PT-2060FWQ Datasheet
87Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 85 at 30cm at Rated Voltage
PT-2036FPLQ MSPI-PT-2036FPLQ Datasheet
90Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 86 at 30cm at Rated Voltage
PT-2045FWQ MSPI-PT-2045FWQ Datasheet
90Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 85 at 30cm at Rated Voltage
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com