Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TVS5IMA16O Datasheet (PDF) - Schneider Electric

TVS5IMA16O Datasheet PDF - Schneider Electric
No. de pieza TVS5IMA16O
Descarga  TVS5IMA16O Descarga

Tamaño del archivo   101.43 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos Surge Protect - IMA - 160kA - 480VAC delta - 3P3W - T2

TVS5IMA16O Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TVS5IMA16O Datasheet PDF - Schneider Electric

No. de pieza TVS5IMA16O
Descarga  TVS5IMA16O Click to download

Tamaño del archivo   101.43 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos Surge Protect - IMA - 160kA - 480VAC delta - 3P3W - T2

TVS5IMA16O Datasheet (HTML) - Schneider Electric

TVS5IMA16O Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric TVS5IMA16O Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Número de pieza similar - TVS5IMA16O

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
TVS5IMA16O1 SCHNEIDER-TVS5IMA16O1 Datasheet
101Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - 160kA - 480VAC delta - 3P3W - T1
More results


Descripción similar - TVS5IMA16O

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
HR5IMA16C SCHNEIDER-HR5IMA16C Datasheet
153Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HR - 160kA - 480VAC delta - 3P3W - T2
TVS5IMA16O1 SCHNEIDER-TVS5IMA16O1 Datasheet
101Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - 160kA - 480VAC delta - 3P3W - T1
TVS6IMA16O SCHNEIDER-TVS6IMA16O Datasheet
100Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - 160kA - 240VAC delta - 3P3W - T2
TVS5IMA12O SCHNEIDER-TVS5IMA12O Datasheet
100Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - 120kA - 480VAC delta - 3P3W - T2
TVS9IMA16O SCHNEIDER-TVS9IMA16O Datasheet
100Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - 160kA - 600VAC delta - 3P3W - T2
TVS5IMA24O SCHNEIDER-TVS5IMA24O Datasheet
133Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - 240kA - 480VAC delta - 3P3W - T2
MA5IMA16 SCHNEIDER-MA5IMA16 Datasheet
145Kb / 2P
   Surge mod IMA - 160kA - 480VAC delta - 3P3W - T2 - CSA
HR5IMA16C1 SCHNEIDER-HR5IMA16C1 Datasheet
153Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HR - 160kA - 480VAC delta - 3P3W - T1
HL5IMA16C1 SCHNEIDER-HL5IMA16C1 Datasheet
152Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HL - 160kA - 480VAC delta - 3P3W - T1
HL5IMA20C SCHNEIDER-HL5IMA20C Datasheet
151Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HL - 200kA - 480VAC delta - 3P3W - T2
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com