Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TVS5HWA50X Datasheet (PDF) - Schneider Electric

TVS5HWA50X Datasheet PDF - Schneider Electric
No. de pieza TVS5HWA50X
Descarga  TVS5HWA50X Descarga

Tamaño del archivo   137.29 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos Surge Protect - HWA - 50kA - 480VAC delta - 3P3W - T4X

TVS5HWA50X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TVS5HWA50X Datasheet PDF - Schneider Electric

No. de pieza TVS5HWA50X
Descarga  TVS5HWA50X Click to download

Tamaño del archivo   137.29 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos Surge Protect - HWA - 50kA - 480VAC delta - 3P3W - T4X

TVS5HWA50X Datasheet (HTML) - Schneider Electric

TVS5HWA50X Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric TVS5HWA50X Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Número de pieza similar - TVS5HWA50X

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
TVS5HWA10X SCHNEIDER-TVS5HWA10X Datasheet
120Kb / 2P
   Surge Protect - HWA - 100kA - 480VAC delta - 3P3W - T4X
TVS5HWA80X SCHNEIDER-TVS5HWA80X Datasheet
115Kb / 2P
   Surge Protect - HWA - 80kA - 480VAC delta - 3P3W - T4X
More results


Descripción similar - TVS5HWA50X

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
TVS5HWA10X SCHNEIDER-TVS5HWA10X Datasheet
120Kb / 2P
   Surge Protect - HWA - 100kA - 480VAC delta - 3P3W - T4X
TVS5HWA80X SCHNEIDER-TVS5HWA80X Datasheet
115Kb / 2P
   Surge Protect - HWA - 80kA - 480VAC delta - 3P3W - T4X
TVS9HWA50X SCHNEIDER-TVS9HWA50X Datasheet
137Kb / 2P
   Surge Protect - HWA - 50kA - 600VAC delta - 3P3W - T4X
TVS6HWA50X SCHNEIDER-TVS6HWA50X Datasheet
137Kb / 2P
   Surge Protect - HWA - 50kA - 240VAC delta - 3P3W - T4X
SDSA4040D SCHNEIDER-SDSA4040D Datasheet
92Kb / 3P
   Surge Protect - 40kA - 480VAC delta - 3P3W - T4X
TVS6HWA10X SCHNEIDER-TVS6HWA10X Datasheet
137Kb / 2P
   Surge Protect - HWA - 100kA - 240VAC delta - 3P3W - T4X
TVS9HWA10X SCHNEIDER-TVS9HWA10X Datasheet
137Kb / 2P
   Surge Protect - HWA - 100kA - 600VAC delta - 3P3W - T4X
TVS9HWA80X SCHNEIDER-TVS9HWA80X Datasheet
136Kb / 2P
   Surge Protect - HWA - 80kA - 600VAC delta - 3P3W - T4X
TVS6HWA80X SCHNEIDER-TVS6HWA80X Datasheet
137Kb / 2P
   Surge Protect - HWA - 80kA - 240VAC delta - 3P3W - T4X
SSP05EMA20S SCHNEIDER-SSP05EMA20S Datasheet
118Kb / 2P
   Surge Protect - EMA - 200kA - 480VAC delta - 3P3W - T4X
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com