Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TVS3HWA80X Datasheet (PDF) - Schneider Electric

TVS3HWA80X Datasheet PDF - Schneider Electric
No. de pieza TVS3HWA80X
Descarga  TVS3HWA80X Descarga

Tamaño del archivo   136.95 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos TVSS - HWA - 240/120V HLD - 3PH - 4 Wire - 80kA

TVS3HWA80X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TVS3HWA80X Datasheet PDF - Schneider Electric

No. de pieza TVS3HWA80X
Descarga  TVS3HWA80X Click to download

Tamaño del archivo   136.95 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos TVSS - HWA - 240/120V HLD - 3PH - 4 Wire - 80kA

TVS3HWA80X Datasheet (HTML) - Schneider Electric

TVS3HWA80X Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric TVS3HWA80X Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Número de pieza similar - TVS3HWA80X

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
TVS3HWA10X SCHNEIDER-TVS3HWA10X Datasheet
137Kb / 2P
   Surge Protect - HWA - 100kA - 120/240VAC - 3P4W - T4X
TVS3HWA50X SCHNEIDER-TVS3HWA50X Datasheet
137Kb / 2P
   TVSS - HWA - 240/120V HLD - 3PH - 4 Wire - 50kA
More results


Descripción similar - TVS3HWA80X

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
TVS3HWA50X SCHNEIDER-TVS3HWA50X Datasheet
137Kb / 2P
   TVSS - HWA - 240/120V HLD - 3PH - 4 Wire - 50kA
TVS2HWA80X SCHNEIDER-TVS2HWA80X Datasheet
114Kb / 2P
   TVSS - HWA - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 80kA
TVS2HWA50X SCHNEIDER-TVS2HWA50X Datasheet
94Kb / 2P
   TVSS - HWA - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 50kA
TVS1HWA80X SCHNEIDER-TVS1HWA80X Datasheet
90Kb / 2P
   TVSS - HWA - 120/240V - 1PH - 3 Wire - 80kA
TVS1HWA50X SCHNEIDER-TVS1HWA50X Datasheet
99Kb / 2P
   TVSS - HWA - 120/240V - 1PH - 3 Wire - 50kA
SSP03XDSE10A1 SCHNEIDER-SSP03XDSE10A1 Datasheet
136Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 1 - 240/120V High Leg Delta - 3PH - 4 Wire - 100kA
SSP03XDSE10A SCHNEIDER-SSP03XDSE10A Datasheet
136Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 2 - 240/120V High Leg Delta - 3PH - 4 Wire - 100kA
SSP03XDSE20A1 SCHNEIDER-SSP03XDSE20A1 Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 1 - 240/120V High Leg Delta - 3PH - 4 Wire - 200kA
SSP03XDSE20A SCHNEIDER-SSP03XDSE20A Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 2 - 240/120V High Leg Delta - 3PH - 4 Wire - 200kA
SSP03XDSE15A SCHNEIDER-SSP03XDSE15A Datasheet
136Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 2 - 240/120V High Leg Delta - 3PH - 4 Wire - 150kA
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com