Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SBC9-100-422 Datasheet (PDF) - Kemet Corporation

SBC9-100-422 Datasheet PDF - Kemet Corporation
No. de pieza SBC9-100-422
Descarga  SBC9-100-422 Descarga

Tamaño del archivo   77.17 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos KEMET, SBC9, Power, 10 uH, 20%, 8.5mm

SBC9-100-422 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SBC9-100-422 Datasheet PDF - Kemet Corporation

No. de pieza SBC9-100-422
Descarga  SBC9-100-422 Click to download

Tamaño del archivo   77.17 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos KEMET, SBC9, Power, 10 uH, 20%, 8.5mm

SBC9-100-422 Datasheet (HTML) - Kemet Corporation

SBC9-100-422 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation

SBC9-100-422 Detalles de producto

Overview
Ferrite power inductors are useful in various fields and suitable for DC/DC converters and noise filters.

Benefits
• Drum core construction
• Nickel-zinc (NiZn) ferrite core
• Magnetic non-shield type
• Operating temperature range of up to +105°C
• RoHS compliant

Applications
   Typical applications include LED lighting, xDSL modems, copying machines, flat TVs, smart meters, and power supplies.




Número de pieza similar - SBC9-100-422

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
SBC9-100-422 NEC-SBC9-100-422 Datasheet
2Mb / 104P
   Power Inductors
logo
Kemet Corporation
SBC9-100-422 KEMET-SBC9-100-422 Datasheet
509Kb / 12P
   Conformally Coated SBC Coils
More results


Descripción similar - SBC9-100-422

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kemet Corporation
SBC9-470-202 KEMET-SBC9-470-202 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 47 uH, 10%, 8.5mm
SBC9-150-362 KEMET-SBC9-150-362 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 15 uH, 20%, 8.5mm
SBC9-680-152 KEMET-SBC9-680-152 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 68 uH, 10%, 8.5mm
SBC9-101-122 KEMET-SBC9-101-122 Datasheet
76Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 100 uH, 10%, 8.5mm
SBC9-221-821 KEMET-SBC9-221-821 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 220 uH, 10%, 8.5mm
SBC9-1R5-942 KEMET-SBC9-1R5-942 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 1500 nH, 20%, 8.5mm
SBC9-1R0-982 KEMET-SBC9-1R0-982 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 1000 nH, 20%, 8.5mm
SBC9-2R2-792 KEMET-SBC9-2R2-792 Datasheet
76Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 2200 nH, 20%, 8.5mm
SBC9-6R8-492 KEMET-SBC9-6R8-492 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 6800 nH, 20%, 8.5mm
SBC9-3R3-622 KEMET-SBC9-3R3-622 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 3300 nH, 20%, 8.5mm
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com