Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MC74HC1G14DFT1G Datasheet (PDF) - ON Semiconductor

MC74HC1G14DFT1G Datasheet PDF - ON Semiconductor
No. de pieza MC74HC1G14DFT1G
Descarga  MC74HC1G14DFT1G Descarga

Tamaño del archivo   79.79 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Inverter with Schmitt-Trigger Input

MC74HC1G14DFT1G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MC74HC1G14DFT1G Datasheet PDF - ON Semiconductor

No. de pieza MC74HC1G14DFT1G
Descarga  MC74HC1G14DFT1G Click to download

Tamaño del archivo   79.79 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Inverter with Schmitt-Trigger Input

MC74HC1G14DFT1G Datasheet (HTML) - ON Semiconductor

MC74HC1G14DFT1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HC1G14DFT1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HC1G14DFT1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HC1G14DFT1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HC1G14DFT1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HC1G14DFT1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor

MC74HC1G14DFT1G Detalles de producto

The MC74HC1G14 is a high speed CMOS inverter with Schmitt−Trigger input fabricated with silicon gate CMOS technology.
The internal circuit is composed of multiple stages, including a buffer output which provides high noise immunity and stable output.
The MC74HC1G14 output drive current is 1/2 compared to MC74HC series.
   
• High Speed: tPD = 7.0 ns (Typ) at VCC = 5.0 V
• Low Power Dissipation: ICC = 1.0 A (Max) at TA = 25C
• High Noise Immunity
• Balanced Propagation Delays (tPLH = tPHL)
• Symmetrical Output Impedance (IOH = IOL = 2.0 mA)
• Chip Complexity: FET = 101
• Pb−Free Packages are Available




Número de pieza similar - MC74HC1G14DFT1G

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
MC74HC1G14DFT1G ONSEMI-MC74HC1G14DFT1G Datasheet
123Kb / 6P
   Single Inverter with Schmitt-Trigger Input
March, 2014 ??Rev. 12
MC74HC1G14DFT1G ONSEMI-MC74HC1G14DFT1G Datasheet
172Kb / 9P
   Single Inverter with Schmitt-Trigger Input
November, 2018 ??Rev. 13
MC74HC1G14DFT1G ONSEMI-MC74HC1G14DFT1G Datasheet
248Kb / 10P
   Single Inverter with Schmitt-Trigger Input
March, 2022 ??Rev. 17
MC74HC1G14DFT1G-F22038 ONSEMI-MC74HC1G14DFT1G-F22038 Datasheet
248Kb / 10P
   Single Inverter with Schmitt-Trigger Input
March, 2022 ??Rev. 17
More results


Descripción similar - MC74HC1G14DFT1G

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hitachi Semiconductor
J205293_HD74HC1G14 HITACHI-J205293_HD74HC1G14 Datasheet
231Kb / 9P
   Inverter with Schmitt-trigger Input
HD74LV1G14A HITACHI-HD74LV1G14A Datasheet
54Kb / 9P
   Inverter with Schmitt-trigger Input
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC1G14 RENESAS-HD74HC1G14 Datasheet
55Kb / 8P
   Inverter with Schmitt-trigger Input
HD74LV1GT14A RENESAS-HD74LV1GT14A_15 Datasheet
139Kb / 9P
   Inverter with Schmitt-trigger Input /
HD74HCT1G14 RENESAS-HD74HCT1G14 Datasheet
55Kb / 8P
   Inverter with Schmitt-trigger Input
logo
ON Semiconductor
NC7SZ14 ONSEMI-NC7SZ14 Datasheet
592Kb / 10P
   UHS Inverter with Schmitt Trigger Input
October-2017, Rev. 2
MC74HC1G14 ONSEMI-MC74HC1G14_18 Datasheet
172Kb / 9P
   Single Inverter with Schmitt-Trigger Input
November, 2018 ??Rev. 13
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT14 FAIRCHILD-74ACT14_11 Datasheet
240Kb / 10P
   Hex Inverter with Schmitt Trigger Input
DM7414 FAIRCHILD-DM7414 Datasheet
35Kb / 3P
   Hex Inverter with Schmitt Trigger Input
logo
ON Semiconductor
74AC14 ONSEMI-74AC14 Datasheet
309Kb / 11P
   Hex Inverter with Schmitt Trigger Input
February 2011 Rev. 1.7.2
More results




Acerca de ON Semiconductor


ON Semiconductor hay una empresa que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de productos de semiconductores para una variedad de aplicaciones que incluyen automotriz, informática, bienes de consumo, industriales y mercados de comunicaciones.
La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Phoenix, Arizona.
En Semiconductor ofrece una amplia cartera de gestión de energía, semiconductores analógicos y discretos que incluyen MOSFET de potencia, diodos, rectificadores, reguladores de voltaje, entre otros.
Los productos de la compañía están diseñados para ser eficientes en energía, confiables y rentables y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas la electrónica portátil, sistemas de automatización industrial, sistemas de energía renovable y electrónica automotriz.
El semiconductor se compromete con la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar las mejores soluciones de semiconductores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes .

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com