Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

QOUR250 Datasheet (PDF) - Schneider Electric

QOUR250 Datasheet PDF - Schneider Electric
No. de pieza QOUR250
Descarga  QOUR250 Descarga

Tamaño del archivo   104.26 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos QOUR Miniature Circuit Breaker, 50A, 2P, 120/240V, 10kA

QOUR250 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
QOUR250 Datasheet PDF - Schneider Electric

No. de pieza QOUR250
Descarga  QOUR250 Click to download

Tamaño del archivo   104.26 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos QOUR Miniature Circuit Breaker, 50A, 2P, 120/240V, 10kA

QOUR250 Datasheet (HTML) - Schneider Electric

QOUR250 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOUR250 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Número de pieza similar - QOUR250

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
QOUR200 SCHNEIDER-QOUR200 Datasheet
110Kb / 2P
   QOUR Non-Automatic Miniature Switch, 60A, 2P, 240V, 10kA
QOUR210 SCHNEIDER-QOUR210 Datasheet
121Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 10A, 2P, 120/240V, 10kA
QOUR2103100 SCHNEIDER-QOUR2103100 Datasheet
100Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 10A, 2P, 120/240V, 10kA, Mounting Foot
QOUR2105283 SCHNEIDER-QOUR2105283 Datasheet
102Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 10A, 2P, 120/240V, 10kA, Ring Terminal
QOUR215 SCHNEIDER-QOUR215 Datasheet
121Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 15A, 2P, 120/240V, 10kA
More results


Descripción similar - QOUR250

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
QOUR150 SCHNEIDER-QOUR150 Datasheet
106Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 50A, 1P, 120/240V, 10kA
QOUR225 SCHNEIDER-QOUR225 Datasheet
121Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 25A, 2P, 120/240V, 10kA
QOUR220 SCHNEIDER-QOUR220 Datasheet
109Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 20A, 2P, 120/240V, 10kA
QOUR230 SCHNEIDER-QOUR230 Datasheet
107Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 30A, 2P, 120/240V, 10kA
QOUR210 SCHNEIDER-QOUR210 Datasheet
121Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 10A, 2P, 120/240V, 10kA
QOUR235 SCHNEIDER-QOUR235 Datasheet
114Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 35A, 2P, 120/240V, 10kA
QOUR260 SCHNEIDER-QOUR260 Datasheet
122Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 60A, 2P, 120/240V, 10kA
QOUR240 SCHNEIDER-QOUR240 Datasheet
121Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 40A, 2P, 120/240V, 10kA
QOUR245 SCHNEIDER-QOUR245 Datasheet
122Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 45A, 2P, 120/240V, 10kA
QOUR215 SCHNEIDER-QOUR215 Datasheet
121Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 15A, 2P, 120/240V, 10kA
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com