Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HOM140 Datasheet (PDF) - Schneider Electric

HOM140 Datasheet PDF - Schneider Electric
No. de pieza HOM140
Descarga  HOM140 Descarga

Tamaño del archivo   93.55 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 40A

HOM140 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
HOM140 Datasheet PDF - Schneider Electric

No. de pieza HOM140
Descarga  HOM140 Click to download

Tamaño del archivo   93.55 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 40A

HOM140 Datasheet (HTML) - Schneider Electric

HOM140 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric HOM140 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Número de pieza similar - HOM140

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
HOM140C SCHNEIDER-HOM140C Datasheet
57Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 40A
HOM140CP SCHNEIDER-HOM140CP Datasheet
125Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120V 40A
More results


Descripción similar - HOM140

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
HOM140C SCHNEIDER-HOM140C Datasheet
57Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 40A
HOM240C SCHNEIDER-HOM240C Datasheet
129Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 40A
HOM240 SCHNEIDER-HOM240 Datasheet
129Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 40A
QOU240 SCHNEIDER-QOU240 Datasheet
106Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 40A, 2P, 120/240V, 10kA
QOUR140 SCHNEIDER-QOUR140 Datasheet
106Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 40A, 1P, 120/240V, 10kA
QOU140VH SCHNEIDER-QOU140VH Datasheet
118Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 40A, 1P, 120/240V, 22kA
QOUR240 SCHNEIDER-QOUR240 Datasheet
121Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 40A, 2P, 120/240V, 10kA
QOU140 SCHNEIDER-QOU140 Datasheet
90Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 40A, 1P, 120/240V, 10kA
QOUQ240 SCHNEIDER-QOUQ240 Datasheet
102Kb / 2P
   QOUQ Miniature Circuit Breaker, 40A, 2P, 120/240V, 10kA
QOU140B SCHNEIDER-QOU140B Datasheet
118Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 40A, 1P, 120/240V, 10kA, Bulk
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com