Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

R6520KNZ4 Datasheet (PDF) - Rohm

R6520KNZ4 Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza R6520KNZ4
Descarga  R6520KNZ4 Descarga

Tamaño del archivo   2217.31 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 650V 20A Power MOSFET

R6520KNZ4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
R6520KNZ4 Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza R6520KNZ4
Descarga  R6520KNZ4 Click to download

Tamaño del archivo   2217.31 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 650V 20A Power MOSFET

R6520KNZ4 Datasheet (HTML) - Rohm

Back Button R6520KNZ4 Datasheet HTML 1Page - Rohm R6520KNZ4 Datasheet HTML 2Page - Rohm R6520KNZ4 Datasheet HTML 3Page - Rohm R6520KNZ4 Datasheet HTML 4Page - Rohm R6520KNZ4 Datasheet HTML 5Page - Rohm R6520KNZ4 Datasheet HTML 6Page - Rohm R6520KNZ4 Datasheet HTML 7Page - Rohm R6520KNZ4 Datasheet HTML 8Page - Rohm R6520KNZ4 Datasheet HTML 9Page - Rohm R6520KNZ4 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

R6520KNZ4 Detalles de producto

Features
1) Low on-resistance
2) Fast switching speed
3) Parallel use is easy
4) Pb-free plating ; RoHS compliant

Application
   Switching




Número de pieza similar - R6520KNZ4

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
R6520KNZ ISC-R6520KNZ Datasheet
309Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
R6520KNZ1 ISC-R6520KNZ1 Datasheet
421Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Descripción similar - R6520KNZ4

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
R6520ENX ROHM-R6520ENX Datasheet
1Mb / 15P
   Nch 650V 20A Power MOSFET
R6520KNX3 ROHM-R6520KNX3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 20A Power MOSFET
R6520ENZ4 ROHM-R6520ENZ4 Datasheet
1Mb / 14P
   Nch 650V 20A Power MOSFET
20200108 - Rev.002
R6509KND3 ROHM-R6509KND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 9A Power MOSFET
R6511END3 ROHM-R6511END3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 11A Power MOSFET
R6530ENZ4 ROHM-R6530ENZ4 Datasheet
1Mb / 14P
   Nch 650V 30A Power MOSFET
20200108 - Rev.002
R6530KNX3 ROHM-R6530KNX3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 30A Power MOSFET
R6504KND3 ROHM-R6504KND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 4A Power MOSFET
R6507KND3 ROHM-R6507KND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 7A Power MOSFET
R6511KND3 ROHM-R6511KND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 11A Power MOSFET
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com