Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

R6009END3 Datasheet (PDF) - Rohm

R6009END3 Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza R6009END3
Descarga  R6009END3 Descarga

Tamaño del archivo   2355.26 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 600V 9A Power MOSFET

R6009END3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
R6009END3 Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza R6009END3
Descarga  R6009END3 Click to download

Tamaño del archivo   2355.26 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 600V 9A Power MOSFET

R6009END3 Datasheet (HTML) - Rohm

Back Button R6009END3 Datasheet HTML 1Page - Rohm R6009END3 Datasheet HTML 2Page - Rohm R6009END3 Datasheet HTML 3Page - Rohm R6009END3 Datasheet HTML 4Page - Rohm R6009END3 Datasheet HTML 5Page - Rohm R6009END3 Datasheet HTML 6Page - Rohm R6009END3 Datasheet HTML 7Page - Rohm R6009END3 Datasheet HTML 8Page - Rohm R6009END3 Datasheet HTML 9Page - Rohm R6009END3 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

R6009END3 Detalles de producto

Features
1) Low on-resistance.
2) Fast switching speed.
3) Drive circuits can be simple.
4) Parallel use is easy.
5) Pb-free plating ; RoHS compliant

Application
   Switching




Número de pieza similar - R6009END3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
R6009ENJ ROHM-R6009ENJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 9A Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
R6009ENJ ISC-R6009ENJ Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Rohm
R6009ENX ROHM-R6009ENX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 9A Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
R6009ENX ISC-R6009ENX Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
R6009ENX VBSEMI-R6009ENX Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
More results


Descripción similar - R6009END3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
R6009RND3 ROHM-R6009RND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 9A Power MOSFET
20220719 - Rev.001
R6009JND3 ROHM-R6009JND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 9A Power MOSFET
R6009ENJ ROHM-R6009ENJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 9A Power MOSFET
R6009JNX ROHM-R6009JNX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 9A Power MOSFET
R6009ENX ROHM-R6009ENX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 9A Power MOSFET
R6009JNJ ROHM-R6009JNJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 9A Power MOSFET
R6009KNX ROHM-R6009KNX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 9A Power MOSFET
R6009KNJ ROHM-R6009KNJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 9A Power MOSFET
R6509KND3 ROHM-R6509KND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 9A Power MOSFET
R5009FNJ ROHM-R5009FNJ Datasheet
3Mb / 14P
   Nch 500V 9A Power MOSFET
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com