Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SBCP-47HY390B Datasheet (PDF) - Kemet Corporation

SBCP-47HY390B Datasheet PDF - Kemet Corporation
No. de pieza SBCP-47HY390B
Descarga  SBCP-47HY390B Descarga

Tamaño del archivo   86.54 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos KEMET, SBCP-47HY, Power, 39 uH, 20%, 2.5mm

SBCP-47HY390B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SBCP-47HY390B Datasheet PDF - Kemet Corporation

No. de pieza SBCP-47HY390B
Descarga  SBCP-47HY390B Click to download

Tamaño del archivo   86.54 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos KEMET, SBCP-47HY, Power, 39 uH, 20%, 2.5mm

SBCP-47HY390B Datasheet (HTML) - Kemet Corporation

SBCP-47HY390B Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation



Número de pieza similar - SBCP-47HY390B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
SBCP-47HY390B NEC-SBCP-47HY390B Datasheet
2Mb / 104P
   Power Inductors
More results


Descripción similar - SBCP-47HY390B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kemet Corporation
SBCP-47HY270B KEMET-SBCP-47HY270B Datasheet
86Kb / 1P
   KEMET, SBCP-47HY, Power, 27 uH, 20%, 2.5mm
SBCP-47HY100B KEMET-SBCP-47HY100B Datasheet
86Kb / 1P
   KEMET, SBCP-47HY, Power, 10 uH, 20%, 2.5mm
SBCP-47HY330B KEMET-SBCP-47HY330B Datasheet
86Kb / 1P
   KEMET, SBCP-47HY, Power, 33 uH, 20%, 2.5mm
SBCP-47HY220B KEMET-SBCP-47HY220B Datasheet
86Kb / 1P
   KEMET, SBCP-47HY, Power, 22 uH, 20%, 2.5mm
SBCP-47HY120B KEMET-SBCP-47HY120B Datasheet
86Kb / 1P
   KEMET, SBCP-47HY, Power, 12 uH, 20%, 2.5mm
SBCP-47HY150B KEMET-SBCP-47HY150B Datasheet
86Kb / 1P
   KEMET, SBCP-47HY, Power, 15 uH, 20%, 2.5mm
SBCP-47HY820B KEMET-SBCP-47HY820B Datasheet
86Kb / 1P
   KEMET, SBCP-47HY, Power, 82 uH, 10%, 2.5mm
SBCP-47HY221B KEMET-SBCP-47HY221B Datasheet
86Kb / 1P
   KEMET, SBCP-47HY, Power, 220 uH, 10%, 2.5mm
SBCP-47HY152B KEMET-SBCP-47HY152B Datasheet
86Kb / 1P
   KEMET, SBCP-47HY, Power, 1500 uH, 10%, 2.5mm
SBCP-47HY391B KEMET-SBCP-47HY391B Datasheet
86Kb / 1P
   KEMET, SBCP-47HY, Power, 390 uH, 10%, 2.5mm
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com