Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AT-0018-X2 Datasheet (PDF) - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD

AT-0018-X2 Datasheet PDF - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD
No. de pieza AT-0018-X2
Descarga  AT-0018-X2 Descarga

Tamaño del archivo   233.82 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  TAITIEN [TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD]
Página de inicio  https://www.taitien.com
Logo TAITIEN - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD
Descripción Electrónicos 3.2 x 2.5 mm Glass Seal SMD Crystal

AT-0018-X2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AT-0018-X2 Datasheet PDF - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD

No. de pieza AT-0018-X2
Descarga  AT-0018-X2 Click to download

Tamaño del archivo   233.82 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  TAITIEN [TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD]
Página de inicio  https://www.taitien.com
Logo TAITIEN - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD
Descripción Electrónicos 3.2 x 2.5 mm Glass Seal SMD Crystal

AT-0018-X2 Datasheet (HTML) - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD

AT-0018-X2 Datasheet HTML 1Page - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD



Número de pieza similar - AT-0018-X2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAITIEN ELECTRONICS CO....
AT-0012-XR TAITIEN-AT-0012-XR Datasheet
242Kb / 1P
   6.0 x 3.5 mm SMD Crystal
AT-0013-XS TAITIEN-AT-0013-XS Datasheet
241Kb / 1P
   5.0 x 3.2 mm Glass Seal SMD Crystal
AT-0014-XV TAITIEN-AT-0014-XV Datasheet
267Kb / 1P
   5.0 x 3.2 mm SMD Crystal
AT-0017-XY TAITIEN-AT-0017-XY Datasheet
467Kb / 1P
   2.5 x 2.0 mm SMD Crystal
More results


Descripción similar - AT-0018-X2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAITIEN ELECTRONICS CO....
AT-0013-XS TAITIEN-AT-0013-XS Datasheet
241Kb / 1P
   5.0 x 3.2 mm Glass Seal SMD Crystal
AT-0002-XX TAITIEN-AT-0002-XX Datasheet
244Kb / 1P
   3.2 x 2.5 mm SMD Crystal
XO-0072-OX-TYPE TAITIEN-XO-0072-OX-TYPE Datasheet
341Kb / 1P
   3.2 x 2.5 mm SMD Crystal Oscillator
XO-0071-PX-TYPE TAITIEN-XO-0071-PX-TYPE Datasheet
377Kb / 1P
   3.2 x 2.5 mm SMD Crystal Oscillator
AT-0007-XQ TAITIEN-AT-0007-XQ Datasheet
243Kb / 1P
   8.0 x 4.5 mm Glass Seal SMD Crystal
XO-0141-OA-TYPE TAITIEN-XO-0141-OA-TYPE Datasheet
432Kb / 1P
   3.2 x 2.5 mm SMD LVPECL/LVDS Crystal Oscillator
XO-0108-32.768K-OX-OY TAITIEN-XO-0108-32.768K-OX-OY Datasheet
758Kb / 1P
   3.2 x 2.5 / 2.5 x 2.0 mm SMD Oscillator
XO-0143-TX-J TAITIEN-XO-0143-TX-J Datasheet
275Kb / 1P
   3.2 x 2.5 mm SMD CMOS Temperature Compensated Crystal Oscillator
AT-0014-XV TAITIEN-AT-0014-XV Datasheet
267Kb / 1P
   5.0 x 3.2 mm SMD Crystal
logo
MTRONPTI
M1253 MTRONPTI-M1253 Datasheet
253Kb / 1P
   Surface Mount Crystal 2.5 x 3.2 x 0.65 mm
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com