Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SBCP-80HY151H Datasheet (PDF) - Kemet Corporation

SBCP-80HY151H Datasheet PDF - Kemet Corporation
No. de pieza SBCP-80HY151H
Descarga  SBCP-80HY151H Descarga

Tamaño del archivo   67.09 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos KEMET, SBCP-80HY, Power, 150 uH, 10%, 5mm

SBCP-80HY151H Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SBCP-80HY151H Datasheet PDF - Kemet Corporation

No. de pieza SBCP-80HY151H
Descarga  SBCP-80HY151H Click to download

Tamaño del archivo   67.09 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos KEMET, SBCP-80HY, Power, 150 uH, 10%, 5mm

SBCP-80HY151H Datasheet (HTML) - Kemet Corporation

SBCP-80HY151H Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation



Número de pieza similar - SBCP-80HY151H

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
SBCP-80HY151H NEC-SBCP-80HY151H Datasheet
2Mb / 104P
   Power Inductors
More results


Descripción similar - SBCP-80HY151H

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kemet Corporation
SBCP-80HY221H KEMET-SBCP-80HY221H Datasheet
67Kb / 1P
   KEMET, SBCP-80HY, Power, 220 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY121H KEMET-SBCP-80HY121H Datasheet
67Kb / 1P
   KEMET, SBCP-80HY, Power, 120 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY681H KEMET-SBCP-80HY681H Datasheet
67Kb / 1P
   KEMET, SBCP-80HY, Power, 680 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY471H KEMET-SBCP-80HY471H Datasheet
67Kb / 1P
   KEMET, SBCP-80HY, Power, 470 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY820H KEMET-SBCP-80HY820H Datasheet
67Kb / 1P
   KEMET, SBCP-80HY, Power, 82 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY680H KEMET-SBCP-80HY680H Datasheet
67Kb / 1P
   KEMET, SBCP-80HY, Power, 68 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY101H KEMET-SBCP-80HY101H Datasheet
66Kb / 1P
   KEMET, SBCP-80HY, Power, 100 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY100H KEMET-SBCP-80HY100H Datasheet
66Kb / 1P
   KEMET, SBCP-80HY, Power, 10 uH, 20%, 5mm
SBCP-80HY102H KEMET-SBCP-80HY102H Datasheet
67Kb / 1P
   KEMET, SBCP-80HY, Power, 1000 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY122H KEMET-SBCP-80HY122H Datasheet
67Kb / 1P
   KEMET, SBCP-80HY, Power, 1200 uH, 10%, 5mm
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com