Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

30TB40D Datasheet (PDF) - KIA Semiconductor Technology

30TB40D Datasheet PDF - KIA Semiconductor Technology
No. de pieza 30TB40D
Descarga  30TB40D Descarga

Tamaño del archivo   197.73 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  KIA [KIA Semiconductor Technology]
Página de inicio  http://en.kiaic.com/
Logo KIA - KIA Semiconductor Technology
Descripción Electrónicos FAST RECOVERY DIODE 30A竊?00V

30TB40D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
30TB40D Datasheet PDF - KIA Semiconductor Technology

No. de pieza 30TB40D
Descarga  30TB40D Click to download

Tamaño del archivo   197.73 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  KIA [KIA Semiconductor Technology]
Página de inicio  http://en.kiaic.com/
Logo KIA - KIA Semiconductor Technology
Descripción Electrónicos FAST RECOVERY DIODE 30A竊?00V

30TB40D Datasheet (HTML) - KIA Semiconductor Technology

30TB40D Datasheet HTML 1Page - KIA Semiconductor Technology 30TB40D Datasheet HTML 2Page - KIA Semiconductor Technology 30TB40D Datasheet HTML 3Page - KIA Semiconductor Technology



Número de pieza similar - 30TB40D

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
GAPTEC Electronic GmbH ...
30TB16FW GAPTEC-30TB16FW Datasheet
2Mb / 6P
   30W - Single Output - Wide Input - Isolated & Regulated
30TB16FW_1.5 GAPTEC-30TB16FW_1.5 Datasheet
2Mb / 6P
   30W - Single Output - Wide Input - Isolated & Regulated
30TB16FW_4803S1.5 GAPTEC-30TB16FW_4803S1.5 Datasheet
2Mb / 6P
   30W - Single Output - Wide Input - Isolated & Regulated
More results


Descripción similar - 30TB40D

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KIA Semiconductor Techn...
60TB30 KIA-60TB30 Datasheet
196Kb / 3P
   FAST RECOVERY DIODE 60A竊?00V
08TB60B KIA-08TB60B Datasheet
37Kb / 2P
   FAST RECOVERY DIODE 8.0A竊?00V
08TB70D KIA-08TB70D Datasheet
164Kb / 2P
   FAST RECOVERY DIODE 8.0A竊?00V
15TB60 KIA-15TB60 Datasheet
36Kb / 2P
   FAST RECOVERY DIODE 15A竊?00V
8150A KIA-8150A Datasheet
468Kb / 8P
   30A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
logo
Gulf Semiconductor
FK1K GULFSEMI-FK1K Datasheet
241Kb / 2P
   SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER VOLTAGE竊?00V CURRENT竊?1.0A
logo
Rohm
MH2101WZ ROHM-MH2101WZ Datasheet
234Kb / 3P
   650V 30A Fast Recovery Diode
2019.08 - Rev.A
logo
Gulf Semiconductor
UGSP03J GULFSEMI-UGSP03J Datasheet
111Kb / 2P
   Ultra fast Plastic Rectifiers VOLTAGE竊?00V CURRENT竊?.0A
logo
Renesas Technology Corp
RJU60C3TDPP-EJ RENESAS-RJU60C3TDPP-EJ_15 Datasheet
70Kb / 4P
   600V - 30A - Single Diode Fast Recovery Diode
logo
Gulf Semiconductor
BYW95BG GULFSEMI-BYW95BG Datasheet
100Kb / 2P
   FAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?00V CURRENT竊?3.0A
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com