Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

B817 Datasheet (PDF) - Sanyo Semicon Device

B817 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
No. de pieza B817
Descarga  B817 Descarga

Tamaño del archivo   127.42 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Descripción Electrónicos 140V/12A AF 60W Output Applications

B817 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
B817 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

No. de pieza B817
Descarga  B817 Click to download

Tamaño del archivo   127.42 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Descripción Electrónicos 140V/12A AF 60W Output Applications

B817 Datasheet (HTML) - Sanyo Semicon Device

B817 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device B817 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device B817 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device B817 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device

B817 Detalles de producto

Features
• Capable of being mounted easily because of one
   point fixing type plastic molded package (Inter
   changeable with TO-3).
• Wide ASO because of on-chip ballast resistance.
• Good depenedence of fT on current and excellent
   high frequency responce.
  
The descriptions in parentheses are for the 2SB817 only :
   other descriptions than those in parentheses are common
   to the 2SB817 and 2SD1047.




Número de pieza similar - B817

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
EPCOS
B8100 EPCOS-B8100 Datasheet
243Kb / 8P
   SAW Components Bandpass Filter 110,59 MHz
logo
E-SWITCH
B810000 E-SWITCH-B810000 Datasheet
136Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B810010 E-SWITCH-B810010 Datasheet
82Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B810020 E-SWITCH-B810020 Datasheet
125Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B810030 E-SWITCH-B810030 Datasheet
131Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Descripción similar - B817

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
2SD2639 SANYO-2SD2639 Datasheet
29Kb / 4P
   140V / 12A, AF 60W Output Applications
2SB817 SANYO-2SB817 Datasheet
116Kb / 4P
   140V/12A, AF 60W Output Applications??????
2SB817C SANYO-2SB817C Datasheet
450Kb / 2P
   140V / 12A, AF 80W Output Applications
2SA2062 SANYO-2SA2062 Datasheet
34Kb / 4P
   140V / 10A, AF70W Output Applications
2SA1207 SANYO-2SA1207 Datasheet
108Kb / 4P
   High-Voltage Switching, AF 60W Predriver Applications
logo
Mospec Semiconductor
2SD1047 MOSPEC-2SD1047 Datasheet
130Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(12A,140V,100W)
2SB817 MOSPEC-2SB817 Datasheet
123Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(12A,140V,100W)
logo
Sanyo Semicon Device
2SB776 SANYO-2SB776_V01 Datasheet
128Kb / 4P
   100V/7A, AF 40W Output Applications
2SB775 SANYO-2SB775 Datasheet
95Kb / 3P
   85V/6A, AF 35W Output Applications???
2SB776 SANYO-2SB776 Datasheet
116Kb / 4P
   100V/7A, AF 40W Output Applications????
More results




Acerca de Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation, o dispositivo Sanyo Semicon, fue una subsidiaria de Sanyo Electric Co., Ltd., una compañía de electrónica japonesa. El dispositivo Sanyo Semicon era un fabricante de dispositivos semiconductores, incluidos diodos, transistores y otros componentes para la electrónica de consumo, las aplicaciones automotrices e industriales. La compañía se estableció en 1970 y tuvo su sede en Osaka, Japón.

El dispositivo Sanyo Semicon era conocido por sus productos de alta calidad y su compromiso de satisfacer las necesidades de sus clientes. La compañía tuvo un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo y participó en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos para la industria de los semiconductores. Los productos del dispositivo Sanyo Semicon se usaron ampliamente en una variedad de aplicaciones y ayudaron a apoyar el crecimiento de la industria electrónica.

En 2010, Sanyo Electric fue adquirido por Panasonic Corporation, una compañía líder global de electrónica. Como resultado, el dispositivo Sanyo Semicon se convirtió en una subsidiaria de Panasonic y se integró en su negocio de semiconductores. La adquisición permitió a Panasonic expandir su cartera de productos y ofertas en el mercado de semiconductores y fortalecer aún más su posición en la industria electrónica.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com