Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

EMB08K04G Datasheet (PDF) - Excelliance MOS Corp.

EMB08K04G Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.
No. de pieza EMB08K04G
Descarga  EMB08K04G Descarga

Tamaño del archivo   226.18 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Página de inicio  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Descripción Electrónicos N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMB08K04G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
EMB08K04G Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.

No. de pieza EMB08K04G
Descarga  EMB08K04G Click to download

Tamaño del archivo   226.18 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Página de inicio  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Descripción Electrónicos N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMB08K04G Datasheet (HTML) - Excelliance MOS Corp.

EMB08K04G Datasheet HTML 1Page - Excelliance MOS Corp. EMB08K04G Datasheet HTML 2Page - Excelliance MOS Corp. EMB08K04G Datasheet HTML 3Page - Excelliance MOS Corp. EMB08K04G Datasheet HTML 4Page - Excelliance MOS Corp. EMB08K04G Datasheet HTML 5Page - Excelliance MOS Corp. EMB08K04G Datasheet HTML 6Page - Excelliance MOS Corp. EMB08K04G Datasheet HTML 7Page - Excelliance MOS Corp. EMB08K04G Datasheet HTML 8Page - Excelliance MOS Corp.

EMB08K04G Detalles de producto

Product Summary:
                                   N‐CH‐Q1        N‐CH‐Q2
   BVDSS                   40V                  40V
   RDSON (MAX.)      17.5mΩ            8.8mΩ
   ID                            7.4A                 10.5A

UIS, Rg 100% Tested
Pb‐Free Lead Plating & Halogen Free




Número de pieza similar - EMB08K04G

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB08K04HP EXCELLIANCE-EMB08K04HP Datasheet
286Kb / 9P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Descripción similar - EMB08K04G

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB08N06H EXCELLIANCE-EMB08N06H Datasheet
218Kb / 6P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB09N03V EXCELLIANCE-EMB09N03V Datasheet
212Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB12N03HR EXCELLIANCE-EMB12N03HR Datasheet
218Kb / 6P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB12N06CS EXCELLIANCE-EMB12N06CS Datasheet
230Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB12N10A EXCELLIANCE-EMB12N10A Datasheet
231Kb / 6P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB12N10H EXCELLIANCE-EMB12N10H Datasheet
222Kb / 6P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB16N06A EXCELLIANCE-EMB16N06A Datasheet
231Kb / 6P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB16N06G EXCELLIANCE-EMB16N06G Datasheet
211Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB50N10S EXCELLIANCE-EMB50N10S Datasheet
191Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB55N06G EXCELLIANCE-EMB55N06G Datasheet
184Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMBA5N10V EXCELLIANCE-EMBA5N10V Datasheet
206Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com