Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HHBC12-1R0A0080V Datasheet (PDF) - Kemet Corporation

HHBC12-1R0A0080V Datasheet PDF - Kemet Corporation
No. de pieza HHBC12-1R0A0080V
Descarga  HHBC12-1R0A0080V Descarga

Tamaño del archivo   119.0 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos KEMET, HHBC, Choke, 80 uH, 20%

HHBC12-1R0A0080V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
HHBC12-1R0A0080V Datasheet PDF - Kemet Corporation

No. de pieza HHBC12-1R0A0080V
Descarga  HHBC12-1R0A0080V Click to download

Tamaño del archivo   119.0 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos KEMET, HHBC, Choke, 80 uH, 20%

HHBC12-1R0A0080V Datasheet (HTML) - Kemet Corporation

HHBC12-1R0A0080V Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation



Número de pieza similar - HHBC12-1R0A0080V

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kemet Corporation
HHBC12-1R0A0080V KEMET-HHBC12-1R0A0080V Datasheet
764Kb / 14P
   Differential Mode Coils, HHBC Series (Fe-Si)
More results


Descripción similar - HHBC12-1R0A0080V

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kemet Corporation
HHBC8S-0R6A0043V KEMET-HHBC8S-0R6A0043V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 43 uH, 20%
HHBC20-1R7A0054V KEMET-HHBC20-1R7A0054V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 54 uH, 20%
HHBC12-1R0A0028V KEMET-HHBC12-1R0A0028V Datasheet
118Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 28 uH, 20%
HHBC24N-2R3A0104V KEMET-HHBC24N-2R3A0104V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 104 uH, 20%
HHBC10-0R8A0107V KEMET-HHBC10-0R8A0107V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 107 uH, 20%
HHBC20-1R7A0097V KEMET-HHBC20-1R7A0097V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 97 uH, 20%
HHBC13-1R2A0045V KEMET-HHBC13-1R2A0045V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 45 uH, 20%
HHBC24W-2R4A0174V KEMET-HHBC24W-2R4A0174V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 174 uH, 20%
HHBC8S-0R6A0024V KEMET-HHBC8S-0R6A0024V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 24 uH, 20%
HHBC14-1R2A0187V KEMET-HHBC14-1R2A0187V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 187 uH, 20%
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com