Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

RD3H200SN Datasheet (PDF) - Rohm

RD3H200SN Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza RD3H200SN
Descarga  RD3H200SN Descarga

Tamaño del archivo   2986.62 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 45V 20A Power MOSFET

RD3H200SN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
RD3H200SN Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza RD3H200SN
Descarga  RD3H200SN Click to download

Tamaño del archivo   2986.62 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 45V 20A Power MOSFET

RD3H200SN Datasheet (HTML) - Rohm

Back Button RD3H200SN Datasheet HTML 1Page - Rohm RD3H200SN Datasheet HTML 2Page - Rohm RD3H200SN Datasheet HTML 3Page - Rohm RD3H200SN Datasheet HTML 4Page - Rohm RD3H200SN Datasheet HTML 5Page - Rohm RD3H200SN Datasheet HTML 6Page - Rohm RD3H200SN Datasheet HTML 7Page - Rohm RD3H200SN Datasheet HTML 8Page - Rohm RD3H200SN Datasheet HTML 9Page - Rohm RD3H200SN Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Número de pieza similar - RD3H200SN

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
RD3H200SN ISC-RD3H200SN Datasheet
309Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Rohm
RD3H200SNFRA ROHM-RD3H200SNFRA Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 45V 20A Power MOSFET
More results


Descripción similar - RD3H200SN

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
RD3H200SNFRA ROHM-RD3H200SNFRA Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 45V 20A Power MOSFET
SP8K23FRA ROHM-SP8K23FRA Datasheet
2Mb / 15P
   45V NchNch Power MOSFET
SP8K22FRA ROHM-SP8K22FRA Datasheet
2Mb / 15P
   45V NchNch Power MOSFET
QS6K21FRA ROHM-QS6K21FRA Datasheet
1Mb / 14P
   Nch 45V 1A Power MOSFET
RSS070N05FRA ROHM-RSS070N05FRA Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 45V 7A Power MOSFET
RVQ040N05FRA ROHM-RVQ040N05FRA Datasheet
786Kb / 14P
   Nch 45V 4A Power MOSFET
SP8M24FRA ROHM-SP8M24FRA Datasheet
4Mb / 23P
   45V NchPch Power MOSFET
RTQ020N05TR ROHM-RTQ020N05TR Datasheet
524Kb / 12P
   Nch 45V 2A Power MOSFET
RTR030N05FRA ROHM-RTR030N05FRA Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 45V 3A Middle Power MOSFET
R6020ANX ROHM-R6020ANX_12 Datasheet
1Mb / 14P
   Nch 600V 20A Power MOSFET
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com