Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SAR533P5 Datasheet (PDF) - Rohm

2SAR533P5 Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza 2SAR533P5
Descarga  2SAR533P5 Descarga

Tamaño del archivo   1824.11 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Medium Power Transistors(-50V / -3A)

2SAR533P5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2SAR533P5 Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza 2SAR533P5
Descarga  2SAR533P5 Click to download

Tamaño del archivo   1824.11 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Medium Power Transistors(-50V / -3A)

2SAR533P5 Datasheet (HTML) - Rohm

2SAR533P5 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR533P5 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR533P5 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR533P5 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR533P5 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR533P5 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR533P5 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR533P5 Datasheet HTML 8Page - Rohm



Número de pieza similar - 2SAR533P5

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
2SAR533P ROHM-2SAR533P Datasheet
380Kb / 8P
   PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR533P ROHM-2SAR533P Datasheet
828Kb / 8P
   PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR533P ROHM-2SAR533P Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
2SAR533PFRA ROHM-2SAR533PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor(-50V / -3A)
2SAR533P ROHM-2SAR533P_09 Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
More results


Descripción similar - 2SAR533P5

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
2SAR533D ROHM-2SAR533D Datasheet
428Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
2SCR543R ROHM-2SCR543R Datasheet
439Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SCR533P ROHM-2SCR533P_09 Datasheet
235Kb / 5P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
MP6X13 ROHM-MP6X13 Datasheet
422Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SAR543R ROHM-2SAR543R Datasheet
496Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V/-3A)
MP6T13 ROHM-MP6T13 Datasheet
433Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
QS5W2 ROHM-QS5W2 Datasheet
432Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SCR533D ROHM-2SCR533D Datasheet
494Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SCR533P5 ROHM-2SCR533P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistors (50V / 3A)
2SAR533P ROHM-2SAR533P_09 Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com