Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SAR512PFRA Datasheet (PDF) - Rohm

2SAR512PFRA Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza 2SAR512PFRA
Descarga  2SAR512PFRA Descarga

Tamaño del archivo   1509.54 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Middle Power Transistor(-30V/-2A)

2SAR512PFRA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2SAR512PFRA Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza 2SAR512PFRA
Descarga  2SAR512PFRA Click to download

Tamaño del archivo   1509.54 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Middle Power Transistor(-30V/-2A)

2SAR512PFRA Datasheet (HTML) - Rohm

2SAR512PFRA Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR512PFRA Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR512PFRA Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR512PFRA Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR512PFRA Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR512PFRA Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR512PFRA Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR512PFRA Datasheet HTML 8Page - Rohm



Número de pieza similar - 2SAR512PFRA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
2SAR512P ROHM-2SAR512P Datasheet
226Kb / 5P
   Medium Power Transistors (−30V / −2A)
2SAR512P ROHM-2SAR512P Datasheet
439Kb / 8P
   PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR512P5 ROHM-2SAR512P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Medium Power Transistors(-30V/-2A)
2SAR512P ROHM-2SAR512P_09 Datasheet
226Kb / 5P
   Medium Power Transistors (−30V / −2A)
More results


Descripción similar - 2SAR512PFRA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
2SCR512PFRA ROHM-2SCR512PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (30V / 2A)
2SAR553PFRA ROHM-2SAR553PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-50V / -2A)
2SCR553PFRA ROHM-2SCR553PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (50V / 2A)
2SAR293PFRA ROHM-2SAR293PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-30V / -1A)
2SCR293PFRA ROHM-2SCR293PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (30V / 1A)
2SAR542PFRA ROHM-2SAR542PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-30V / -5A)
2SCR552PFRA ROHM-2SCR552PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (30V / 3A)
2SAR552PFRA ROHM-2SAR552PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-30V / -3A)
2SA2094TLQ ROHM-2SA2094TLQ Datasheet
471Kb / 7P
   PNP -2A -60V Middle Power Transistor
2SAR512R ROHM-2SAR512R Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com