Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

VS-GT120DA65U Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

VS-GT120DA65U Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza VS-GT120DA65U
Descarga  VS-GT120DA65U Descarga

Tamaño del archivo   273.44 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 650 V, 120 A

VS-GT120DA65U Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
VS-GT120DA65U Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza VS-GT120DA65U
Descarga  VS-GT120DA65U Click to download

Tamaño del archivo   273.44 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 650 V, 120 A

VS-GT120DA65U Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

VS-GT120DA65U Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-GT120DA65U Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-GT120DA65U Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-GT120DA65U Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-GT120DA65U Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-GT120DA65U Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-GT120DA65U Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-GT120DA65U Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VS-GT120DA65U Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix

VS-GT120DA65U Detalles de producto

• Trench IGBT technology with positive
temperature coefficient
• Square RBSOA
• FRED Pt® antiparallel diodes with ultrasoft
reverse recovery
• Fully isolated package
• Very low internal inductance (≤ 5 nH typical)
• Industry standard outline
• UL pending




Número de pieza similar - VS-GT120DA65U

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-GT100DA120U VISHAY-VS-GT100DA120U Datasheet
176Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 100 A
02-Oct-12
VS-GT100DA120UF VISHAY-VS-GT100DA120UF Datasheet
191Kb / 11P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Ultrafast IGBT), 100 A
01-Jan-2022
VS-GT100DA120UF VISHAY-VS-GT100DA120UF Datasheet
191Kb / 11P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Ultrafast IGBT), 100 A
01-Jan-2023
VS-GT100DA120UF VISHAY-VS-GT100DA120UF_V01 Datasheet
191Kb / 11P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Ultrafast IGBT), 100 A
01-Jan-2023
VS-GT100LA120UX VISHAY-VS-GT100LA120UX Datasheet
178Kb / 10P
   “Low Side Chopper” IGBT SOT-227 (Trench IGBT), 100 A
Revision: 11-Jun-15
More results


Descripción similar - VS-GT120DA65U

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-GT80DA60U VISHAY-VS-GT80DA60U_V01 Datasheet
175Kb / 9P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 600 V, 80 A
01-Jan-2023
GT100DA60U VISHAY-GT100DA60U Datasheet
175Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 100 A
Revision: 22-Jul-10
VS-GT180DA120U VISHAY-VS-GT180DA120U Datasheet
187Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 180 A
01-Jan-2022
VS-GT80DA120U VISHAY-VS-GT80DA120U Datasheet
186Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 80 A
01-Jan-2022
VS-GT140DA60U VISHAY-VS-GT140DA60U_V02 Datasheet
189Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 140 A
01-Jan-2023
VS-GT80DA120U VISHAY-VS-GT80DA120U_V01 Datasheet
185Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 80 A
01-Jan-2023
GT100DA60U VISHAY-GT100DA60U_V01 Datasheet
178Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 100 A
02-Oct-12
VS-GT140DA60U VISHAY-VS-GT140DA60U Datasheet
295Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 140 A
Revision: 31-May-16
VS-GT140DA60U VISHAY-VS-GT140DA60U_V01 Datasheet
190Kb / 10P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 140 A
01-Jan-2022
VS-GT200SA60UP VISHAY-VS-GT200SA60UP_V01 Datasheet
176Kb / 8P
   Insulated Gate Bipolar Transistor (Trench IGBT), 200 A
01-Jan-2023
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com