Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KA-14DG-110 Datasheet (PDF) - Tyco Electronics

KA-14DG-110 Datasheet PDF - Tyco Electronics
No. de pieza KA-14DG-110
Descarga  KA-14DG-110 Descarga

Tamaño del archivo   142.21 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  MACOM [Tyco Electronics]
Página de inicio  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Descripción Electrónicos 5 to 10 AmpGeneral Purpose Relay

KA-14DG-110 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
KA-14DG-110 Datasheet PDF - Tyco Electronics

No. de pieza KA-14DG-110
Descarga  KA-14DG-110 Click to download

Tamaño del archivo   142.21 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  MACOM [Tyco Electronics]
Página de inicio  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Descripción Electrónicos 5 to 10 AmpGeneral Purpose Relay

KA-14DG-110 Datasheet (HTML) - Tyco Electronics

KA-14DG-110 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics KA-14DG-110 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics KA-14DG-110 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics KA-14DG-110 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics KA-14DG-110 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics



Número de pieza similar - KA-14DG-110

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Tyco Electronics
KA-14DG-110 MACOM-KA-14DG-110 Datasheet
406Kb / 4P
   KRPA Series Panel Plug-in Relay
More results


Descripción similar - KA-14DG-110

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Tyco Electronics
KRP-11AG-24 MACOM-KRP-11AG-24 Datasheet
142Kb / 5P
   5 to 10 Amp General Purpose Relay
2-1393143-0 MACOM-2-1393143-0 Datasheet
125Kb / 2P
   General Purpose 3 to 10 Amp, Multicontact AC or DC Relay
logo
Picker Components
PC118 PICKER-PC118_17 Datasheet
1Mb / 2P
   Miniature 4 Pole 5 Amp General Purpose Relay
logo
Fuji Electric
FBR160 FUJI-FBR160 Datasheet
56Kb / 6P
   POWER RELAY 1 POLE-3, 5, 10 A
logo
Picker Components
PC118 PICKER-PC118 Datasheet
264Kb / 2P
   Mina ture 4 pole 5 Amp General Purpose Relay
logo
List of Unclassifed Man...
FCB-205-0127M ETC2-FCB-205-0127M Datasheet
131Kb / 2P
   FCB 5-10 Amp Relay Series, DC Actuating System
logo
CSB Battery Co., Ltd.
GP6120 CSB-BATTERY-GP6120 Datasheet
532Kb / 2P
   general purpose battery up to 5
GP12120 CSB-BATTERY-GP12120 Datasheet
510Kb / 2P
   general purpose battery up to 5
GP12340 CSB-BATTERY-GP12340 Datasheet
533Kb / 2P
   general purpose battery up to 5
GP12260 CSB-BATTERY-GP12260 Datasheet
529Kb / 2P
   general purpose battery up to 5
More results




Acerca de Tyco Electronics


Tyco Electronics fue un proveedor líder de componentes electrónicos, soluciones de red y sistemas inalámbricos. La compañía se estableció originalmente en 1999 como Tyco International y luego pasó a llamarse Tyco Electronics en 2007. Tyco Electronics tenía una presencia global, con operaciones en más de 50 países y una fuerza laboral de aproximadamente 20,000 empleados.

La compañía proporcionó una amplia gama de productos y servicios, incluidos conectores, relés, soluciones de gestión de energía, dispositivos de protección de circuitos y otros componentes electrónicos para una variedad de industrias, incluidas automotriz, comunicaciones, médicos, industriales y electrónica de consumo. Tyco Electronics era conocido por su enfoque en la calidad, la confiabilidad y la innovación, y fue reconocido como líder en la industria electrónica.

En 2012, Tyco Electronics fue adquirido por la conectividad TE, un proveedor líder de conectividad y soluciones de sensores. La adquisición ayudó a la conectividad TE a expandir su cartera de productos y las ofertas en la industria electrónica y fortalecer aún más su posición en el mercado. Tyco Electronics es ahora una subsidiaria de la conectividad TE y continúa proporcionando productos y servicios de alta calidad a sus clientes.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com