| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
The question interval is too short.
Please try again in a few seconds.
Hello, Please ask a question about ZQB35L Datasheet
# Example questions:
➢ What is the maximum average forward rectified current for the zqb35l, zqb35m, and zqb35h models when operating at a case temperature of 125℃?
➢ What is the maximum peak reverse voltage for the zqb35h model, and what unit is this value expressed in?
➢ How does the maximum dc reverse current change between a temperature of 25℃ and 150℃ for any of the listed models?
# 星合电子 ZQB35L THRU ZQB35H
## 产品概述
· 大电流承受能力
· 低成本
· 扩散烧结
· 低正向压降
· 低漏电
· 高浪涌承受能力
· 工作温度:表面温度 125°C,无热损耗 (35A)
## 规格参数
| 参数 | ZQB35L | ZQB35M | ZQB35H | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 最大峰值反向电压 (VRRM) | 16 | 20 | 28 | V |
| 最大反向有效值电压 (VRMS) | 16 | 20 | 28 | V |
| 最大直流截止电压 (VDC) | 16 | 20 | 28 | V |
| 击穿电压最小值 (VBRL @ IBR=100mA) | 20 | 24 | 36 | V |
| 击穿电压最大值 (VBRL @ IBR=100mA) | 26 | 32 | 42 | V |
| 最大正向平均整流电流 (IF(AV) @ Ta=125℃) | 35 | 35 | 35 | A |
| 峰值正向浪涌电流 (IFSM @ 8.3ms) | 400 | 400 | 400 | A |
| 最大瞬间正向压降 (VF @ 100A) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | V |
| 最大反向直流电流 (IR @ t=200ms) | 1.0 μA | 1.0 μA | 1.0 μA |
| 工作和储存温度范围 (TJ, TSTG) | -55~+150 ℃ | -55~+150 ℃ | -55~+150 ℃ |
## 附加信息
· 厂商: 星合电子 (XINGHE ELECTRONICS)
· 联系方式: WWW.SDDZG.COM, TEL:0536-2210359, QQ:464768017
# 星合电子 ZQB35L THRU ZQB35H
## 产品概述
· 大电流承受能力
· 低成本
· 扩散烧结
· 低正向压降
· 低漏电
· 高浪涌承受能力
· 工作温度:表面温度 125°C,无热损耗 (35A)
## 规格参数
| 参数 | ZQB35L | ZQB35M | ZQB35H | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 最大峰值反向电压 (VRRM) | 16 | 20 | 28 | V |
| 最大反向有效值电压 (VRMS) | 16 | 20 | 28 | V |
| 最大直流截止电压 (VDC) | 16 | 20 | 28 | V |
| 击穿电压最小值 (VBRL @ IBR=100mA) | 20 | 24 | 36 | V |
| 击穿电压最大值 (VBRL @ IBR=100mA) | 26 | 32 | 42 | V |
| 最大正向平均整流电流 (IF(AV) @ Ta=125℃) | 35 | 35 | 35 | A |
| 峰值正向浪涌电流 (IFSM @ 8.3ms) | 400 | 400 | 400 | A |
| 最大瞬间正向压降 (VF @ 100A) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | V |
| 最大反向直流电流 (IR @ t=200ms) | 1.0 μA | 1.0 μA | 1.0 μA | |
| 工作和储存温度范围 (TJ, TSTG) | -55~+150 ℃ | -55~+150 ℃ | -55~+150 ℃ |
| Part No. | ZQB35L |
| Manufacturer | GXELECTRONICS |
| Size | 532 Kbytes |
| Pages | 2 pages |
| Description | Rating at 25??Ambient temp. Unless otherwise specified. Single phase, half sine wave, 60HZ,resistive or inductive load. |