Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

PTGL09BD3R3N2B51B0 Datasheet (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

PTGL09BD3R3N2B51B0 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.
No. de pieza PTGL09BD3R3N2B51B0
Descarga  PTGL09BD3R3N2B51B0 Descarga

Tamaño del archivo   244.56 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Descripción Electrónicos PTC thermistors lead type 24V

PTGL09BD3R3N2B51B0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
PTGL09BD3R3N2B51B0 Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd.

No. de pieza PTGL09BD3R3N2B51B0
Descarga  PTGL09BD3R3N2B51B0 Click to download

Tamaño del archivo   244.56 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.
Descripción Electrónicos PTC thermistors lead type 24V

PTGL09BD3R3N2B51B0 Datasheet (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd.

PTGL09BD3R3N2B51B0 Datasheet HTML 1Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. PTGL09BD3R3N2B51B0 Datasheet HTML 2Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. PTGL09BD3R3N2B51B0 Datasheet HTML 3Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.



Número de pieza similar - PTGL09BD3R3N2B51B0

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Murata Manufacturing Co...
PTGL09BD3R3N2B51B0 MURATA-PTGL09BD3R3N2B51B0 Datasheet
1Mb / 103P
   PTC Thermistors for Overcurrent Protection / for Inrush Current Suppression / for Overheat Sensing Lead Type
logo
Murata Manufacturing Co...
PTGL09BD3R3N2B51B0 MURATA1-PTGL09BD3R3N2B51B0 Datasheet
406Kb / 3P
   PTC for Overcurrent Protection
12/08/2022
PTGL09BD3R3N2B51B0 MURATA1-PTGL09BD3R3N2B51B0_V01 Datasheet
406Kb / 3P
   PTC for Overcurrent Protection
12/08/2022
PTGL09BD3R3N2B51B0 MURATA1-PTGL09BD3R3N2B51B0_V02 Datasheet
444Kb / 3P
   PTC Thermistors
02/08/2024
More results


Descripción similar - PTGL09BD3R3N2B51B0

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Murata Manufacturing Co...
PTGL07BD100N2B51A0 MURATA-PTGL07BD100N2B51A0 Datasheet
242Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL09BD3R3N2B51A0 MURATA-PTGL09BD3R3N2B51A0 Datasheet
244Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL07BD6R8N2B51B0 MURATA-PTGL07BD6R8N2B51B0 Datasheet
242Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL07BD6R8N2B51A0 MURATA-PTGL07BD6R8N2B51A0 Datasheet
242Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL09BD2R2N2B51A0 MURATA-PTGL09BD2R2N2B51A0 Datasheet
243Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL09BD4R7N2B51B0 MURATA-PTGL09BD4R7N2B51B0 Datasheet
243Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL09BD4R7N2B51A0 MURATA-PTGL09BD4R7N2B51A0 Datasheet
243Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 24V
PTGL07AR4R6H2B51A0 MURATA-PTGL07AR4R6H2B51A0 Datasheet
241Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 30V
PTGL07AR220M3P51B0 MURATA-PTGL07AR220M3P51B0 Datasheet
244Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 56V
PTGL07BD330N3B51A0 MURATA-PTGL07BD330N3B51A0 Datasheet
243Kb / 3P
   PTC thermistors lead type 32V
More results




Acerca de Murata Manufacturing Co., Ltd.


Murata Manufacturing Co., Ltd. es una compañía de electrónica multinacional japonesa con sede en Nagaokakyo, Kioto, Japón.
La compañía fue fundada en 1944 y desde entonces se ha convertido en un fabricante líder de componentes electrónicos, incluidos condensadores de cerámica, módulos de comunicación inalámbrica y sensores.
Murata también ofrece una amplia gama de otros productos y soluciones, como sistemas de gestión de baterías, fuentes de alimentación y sistemas de recolección de energía.
La compañía opera a nivel mundial y tiene una fuerte reputación de calidad e innovación en la industria electrónica.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com