Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
S2FL9.0A Datasheet (PDF) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH |
S2FL9.0A Datasheet (PDF) |
Descarga Datasheet |
No. de pieza | S2FL9.0A |
Descarga | S2FL9.0A Click to download |
Tamaño del archivo | 311.38 Kbytes |
Page | 4 Pages |
Fabricante Electrónico | SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] |
Página de inicio | http://www.secosgmbh.com |
Logo | |
Descripción Electrónicos | 5V ~ 220V 200W Peak Power Surface Mount TVS |
S2FL9.0A Datasheet (HTML) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH |
Número de pieza similar - S2FL9.0A |
|
Descripción similar - S2FL9.0A |
|
Enlace URL |
Política de Privacidad |
ALLDATASHEET.ES |
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |