Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

P6KE480CA Datasheet (PDF) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

P6KE480CA Datasheet PDF - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
No. de pieza P6KE480CA
Descarga  P6KE480CA Descarga

Tamaño del archivo   110.25 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Página de inicio  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
Descripción Electrónicos Voltage 6.8V ~ 480V 600 Peak Power / 5.0W Steady State 600W Peak Power TVS

P6KE480CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
P6KE480CA Datasheet PDF - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No. de pieza P6KE480CA
Descarga  P6KE480CA Click to download

Tamaño del archivo   110.25 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Página de inicio  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
Descripción Electrónicos Voltage 6.8V ~ 480V 600 Peak Power / 5.0W Steady State 600W Peak Power TVS

P6KE480CA Datasheet (HTML) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

P6KE480CA Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH P6KE480CA Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH P6KE480CA Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

P6KE480CA Detalles de producto

FEATURES
* 600 Watts Surge Capability at 1ms
* Excellent clamping capability
* Low zener impedance
* Fast response time: Typically less than 1.0ps from 0 volt to BV min.
* Typical IR less than 1 A above 10V
* High temperature soldering guaranteed: 260 °C / 10 seconds / .375"(9.5mm) lead length, 5lbs.(2.3kg) tension




Número de pieza similar - P6KE480CA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
MDE Semiconductor, Inc.
P6KE480CA MDE-P6KE480CA Datasheet
78Kb / 3P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
HuaXinAn Electronics CO...
P6KE480CA HUAXINAN-P6KE480CA Datasheet
360Kb / 5P
   600W Transient Voltage Suppressors
logo
Littelfuse
P6KE480CA LITTELFUSE-P6KE480CA Datasheet
139Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
UN Semiconducctor INC
P6KE480CA UNSEMI-P6KE480CA Datasheet
3Mb / 7P
   6.8 To 600V 600W Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision March 1,2022
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
P6KE480CA MERITEK-P6KE480CA Datasheet
304Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
More results


Descripción similar - P6KE480CA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
P6KE6.8 SECOS-P6KE6.8 Datasheet
191Kb / 4P
   600W Peak Power / 5.0W Steady State 600W Peak Power TVS
1.5KE6.8 SECOS-1.5KE6.8 Datasheet
218Kb / 4P
   VOLTAGE 6.8V ~ 440V 1500W Peak Power / 5.0W Steady State 1500W Peak Power TVS
1.5KE SECOS-1.5KE Datasheet
332Kb / 3P
   Voltage 6.8V ~ 550V 1500W Peak Power / 5.0W Steady State 1500W Peak Power TVS
1.5KE SECOS-1.5KE_15 Datasheet
332Kb / 3P
   1500W Peak Power 5.0W Steady State 1500W Peak Power TVS
P4KES SECOS-P4KES Datasheet
57Kb / 3P
   Voltage 6.8V ~ 440V 400 Peak Power / 1.0W Steady State 400W Peak Power TVS
P4KE6.8 SECOS-P4KE6.8 Datasheet
194Kb / 4P
   400W Peak Power / 1.0W Steady State 400W Peak Power TVS
P6KE SECOS-P6KE_15 Datasheet
110Kb / 3P
   600W Peak Power TVS
SMBJ SECOS-SMBJ Datasheet
422Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
SMBJ SECOS-SMBJ_15 Datasheet
79Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
logo
Rectron Semiconductor
TFMBJ RECTRON-TFMBJ Datasheet
1,016Kb / 4P
   GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE)
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com